Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1810 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1810
Description  Single Way LED
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1810 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1810 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1810 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
单通道
单通道
单通道
单通道 LED
LED
LED
LED 恒流
恒流
恒流
恒流驱动
驱动
驱动
驱动芯片
芯片
芯片
芯片 TM1810
TM1810
TM1810
TM1810
- 2 -
www.szpth.com
V1.4
管脚
管脚
管脚
管脚信息
信息
信息
信息
TM1810
1
2
3
GND
NC
OUT
SOT-23
TM1810
1
2
3
NC OUT GND
TO-92
管脚功能
管脚功能
管脚功能
管脚功能
符
符
符
符 号
号
号
号
SOT
SOT
SOT
SOT----23
23
23
23
TO
TO
TO
TO----92
92
92
92
管脚名称
管脚名称
管脚名称
管脚名称
说
说
说
说 明
明
明
明
NC
1
1
空脚
内部无连接
OUT
2
2
LED驱动输出
发光LED的控制输出,LED阴极连接该引脚
GND
3
3
逻辑地
接系统地
集成电路系静电敏感器件,干燥季节或干燥环境容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采
取一切适当的集成电路静电防范措施。不当的操作和焊接,可能造成 ESD 损坏或者性能下降,从而导致芯
片无法正常工作。
电气参数
电气参数
电气参数
电气参数
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数(
(
(
(Ta = 25
Ta = 25
Ta = 25
Ta = 25℃
℃
℃
℃, Vss = 0 V
, Vss = 0 V
, Vss = 0 V
, Vss = 0 V)
)
)
)(1)(2)
参
参
参
参 数
数
数
数
符
符
符
符 号
号
号
号
范围
范围
范围
范围(
(
(
(典型值
典型值
典型值
典型值)
)
)
)
单
单
单
单 位
位
位
位
输出端口耐压
Vout
24
V
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40 ~ +80
℃
储存温度
Tstg
-65 ~ +150
℃
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使用时任何一项参
数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围
正常工作范围(
(
(
(Ta =
Ta =
Ta =
Ta = ----20
20
20
20 ~
~
~
~ ++++70
70
70
70℃
℃
℃
℃,
,
,
,Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V
Vss = 0 V)
)
)
)
参
参
参
参 数
数
数
数
符号
符号
符号
符号
最小
最小
最小
最小
典型
典型
典型
典型
最大
最大
最大
最大
单位
单位
单位
单位
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
逻辑电源电压
OUT
2.5
3
24
V
TM1810-2: 18mA
TM1810-3: 30mA
注:TM1810为温度负反馈型器件,当温度升高时,可能产生最高2mA的电流值减小。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com