Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1818 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1818
Description  16 channel LED constant current drive
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1818 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1818 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1818 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
16
16
16
16 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM
TM
TM
TM1818
1818
1818
1818
www.szpth.com
Ver1.2
逻辑
逻辑
逻辑
逻辑图
图
图
图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
15
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
SDI
CLK
LE
OE
SDO
OUT0
OUT1
OUT2
OUT3
OUT15
Don't Csre
图
图
图
图 5555
极 参数
极 参数
极 参数
极 参数 1 2
1 以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,可降低器件的可靠性
不建议在其它任何条件下,芯片超过这些极 参数工作
2 所有电压值均相对于网络地测试
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
极 值
极 值
极 值
极 值
单位
单位
单位
单位
电源电压
VCC
-0.4~6.0
V
输入端电压范围
SDI,CLK,LE,OE
VIN
-0.4~VCC+0.4V
V
输出端电流(DC)
OUT0~OUT15
IOUT
65
mA
输出端电压范围
OUT0~OUT15,SDO
VOUT
-0.4~+6.0
V
时钟频率
CLK,SDI,LE,OE
FCLK
25
MHZ
工作温度范围
Torp
-40~+85
℃
储存温度范围
Ttsg
-55~+150
℃
人体模式 HBM
4000
V
机器模式 MM
ESD
300
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com