Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1831 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1831
Description  6 channel LED drive IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1831 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1831 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1831 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
6666 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC
TM
TM
TM
TM1831
1831
1831
1831
www.szpth.com
V1.1
管脚信息
管脚信息
管脚信息
管脚信息
管脚
管脚
管脚
管脚功能
功能
功能
功能
端口
端口
端口
端口
名称
名称
名称
名称
管脚
管脚
管脚
管脚
I/O
I/O
I/O
I/O
功能
功能
功能
功能描述
描述
描述
描述
VDD
1
--
芯片电源输入,内置5V稳压管
GND
2
--
系统地
OUT0
3
O
12级PWM输出端
OUT1
4
O
12级PWM输出端
OUT2
5
O
12级PWM输出端
OUT3
8
O
12级PWM输出端
OUT4
7
O
12级PWM输出端
OUT5
6
O
12级PWM输出端
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电
路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造
成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无法正常工作
绝对
绝对
绝对
绝对最大
最大
最大
最大额定值
额定值
额定值
额定值范围
范围
范围
范围 1 2
参数
参数
参数
参数
范围
范围
范围
范围
单位
单位
单位
单位
VDD
逻辑电源电压
-0.4~7.0
V
VOUT
输出端口耐压
OUT0~OUT5
24
V
IO1
驱动输出电流
OUT0~OUT5 端口电压=2V
90
mA
FCLK
时钟频率
OUT
2.0
KHZ
Topr
工作温度范围
-40~+85
℃
Tstg
储存温度范围
-55~+150
℃
人体模式 HBM
3000
V
ESD
机器模式 MM
300
V
1 以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,可降低器
件的可靠性 不建议在其它任何条件下,芯片超过这些极 参数工作
2 所有电压值均相对于网络地测试



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com