Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LNK320S Datasheet(PDF) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # LNK320S
Description  HIgh-ElectronIc LED Constant stream drive chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

LNK320S Datasheet(HTML) 4 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  LNK320S Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK320S Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
高效 LED 恒流驱动芯片 QTOQIAV1.0
- 4 -
功能表述
芯片是一款高精度高效率的 LED 恒流驱动控制芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压范围输入,恒流
精度可达±5%。
芯片既支持非隔离的 BUCK 驱动方案,也适用于 PSR 反激拓扑,通过给 CTRL 脚置不同
电位实现应用切换:BUCK 应用时将 CTRL 脚接 HVDD 或通过电阻 R(2kΩ即可)后接 HVDD,反激应用时将 CTRL
接 GND。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的电流输出。
此外,
芯片内置自恢复的 LED 输出开短路保护等多种保护功能,提高系统可靠性、安全性。
启动
芯片通过外部启动电阻给 HVDD 电容充电,达到阈值后,控制各模块开始工作;并输出开关信号,
控制开关管动作;随着输出电压电流逐渐升高,电感消磁时间逐渐减小,输出电压稳定后,电感消磁时间趋于
稳定,开关频率也基本保持不变,此时,芯片通过二极管从输出或者辅助绕组获得所需电流。
恒流控制
芯片应用于 BUCK 方案时,系统工作于临界导通模式(BCM)。芯片内部消磁检测模块检测电感两
端感应电压,在电感消磁结束时,控制开关管导通;另外,芯片内部峰值限制模块通过 CS 端检测开关管电流,
在开关管电流达到设定的峰值时,产生开关管截止信号,从而使系统工作于临界导通模式,并产生恒定的输出
电流,输出电流仅由电感峰值电流决定:
PK
I
2
1
Iout 
(1)
其中,
CS
PK
CS
V
I
R
,为电感峰值电流。
芯片应用于反激拓扑时,要实现高精度的恒流控制,系统必须工作于断续(DCM)模式。芯片内
部消磁检测模块通过检测辅助绕组的电压,调整开关频率,从而控制输出电流电压,输出电流由变压器的匝比
和原边峰值电流决定:
2
*
*
= *
*
2
7
PK
PK
D
P
P
out
S
S
t
N
N
I
I
I
T
N
N
(2)
其中, pk
I
为原边电流峰值;
S
P
N
N 为变压器匝比,
D
t 为消磁时间。
电流检测和 LEB
芯片通过 CS 端检测外置检测电阻上的电压控制功率开关管的动作,从而实现对开关管电流控制,
提供逐周期峰值电流限制。
为了消除高压功率管在开启瞬间产生的尖峰造成的干扰,内置前沿消隐电路,避免芯片在功率管开启瞬间
产生误动作,这样就可以省去外围 RC 滤波电路,节约系统成本。
保护控制
芯片完善的各种保护功能提高了电源系统的可靠性,包括:逐周期峰值电流限制,输出短路保护,
输出开路保护等。
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn
LNK320S
LNK320S
LNK320S
LNK320S
LNK320S
LNK320S
LNK320S
LNK320S
LNK320S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com