Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SM1668 Datasheet(PDF) 2 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # SM1668
Description  LED drive control chip
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

SM1668 Datasheet(HTML) 2 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  SM1668 Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD SM1668 Datasheet HTML 9Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
- 2 -
内部功能框图
DI/O
CLK
STB
振荡
命令译码器
显示存储器
键扫描时序
键扫描存储
灰度调节
KEY1、KEY2
SEG1
SEG10
SEG12/GRID7
SEG14/GRID5
SEG13/GRID6
GRID4
GRID1
上拉电阻
管脚定义说明
符号
管脚名称
管脚号
说明
DI/O
数据输入/输出
1
内置上拉电阻。在时钟下降沿输出串行数据,从低位开始。
在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始
CLK
时钟输入
2
内置上拉电阻。在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据
STB
数 据 传 输 控 制
3
内置上拉电阻。在下降沿初始化串行接口,随后等待接收指
令,STB 为低后的第一个字节作为指令。当 STB 为高时,CLK
被忽略
KEY1—KEY2
键扫信号输入
4—5
键扫信号在显示周期结束后被锁存
SEG1/KS1—SEG10/KS10
段输出
7—16
P 管开漏输出,管脚也用作键扫描
SEG12/GRID7—SEG14/GRID5
段/位输出
17—19
段/位驱动输出
VDD
逻辑电源
6
5V±10%
GRID3—GRID4
位输出
20—21
N 管开漏输出
GND
逻辑地
22
芯片地
GRID1—GRID2
位输出
23—24
N 管开漏输出
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn
SM1668 LED 驱动控制芯片v1.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com