Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FDF1-RC Datasheet(PDF) 2 Page - Pentair plc. All rights reserved.

Part # FDF1-RC
Description  SYST횊ME ? OSMOSE INVERSE EN CINQ 횋TAPES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PENTAIR [Pentair plc. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.pentair.com/
Logo PENTAIR - Pentair plc. All rights reserved.

FDF1-RC Datasheet(HTML) 2 Page - Pentair plc. All rights reserved.

  FDF1-RC Datasheet HTML 1Page - Pentair plc. All rights reserved. FDF1-RC Datasheet HTML 2Page - Pentair plc. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Système testé et certifié par NSF International
en regard des normes NSF/ANSI 42, 53 et 58 et de la norme CSA
B.483.1 pour la réduction des substances indiquées dans la
fiche technique du produit.
NUMÉRO DE PIÈCE
MODÈLE
DESCRIPTION
NBRE D’UNITÉS
PAR EMBALLAGE
DIMENSIONS DE LA BOÎTE
POUCES (MILLIMÈTRES)
161112/161152
GRO-575B/GRO-575M
Système à osmose inverse en cinq étapes
1
19,5 po L X 16 po l X 19,3 po H
(495 mm X 406 mm X 489 mm)
655123-96
FDF1-RC
Cartouche, Diamond Flow, pour une réduction
du goût et de l'odeur de chlore
12
16,4 po L X 12,4 po l X 13 po H
(417 mm X 315 mm X 330 mm)
655122-96
GRO75-RC
Cartouche de membrane GRO, 75 gal/j
12
16,4 po L X 12,4 po l X 13 po H
(417 mm X 315 mm X 330 mm)
655126-96
F2B2-RC2
Jeu de cartouches, COV
6
13,8 po L X 10 po l X 13,5 po H
(350 mm X 254 mm X 343 mm)
655117-96
F1GC-RC
Cartouche de post-filtration
12
16,4 po L X 12,4 po l X 13 po H
(417 mm X 315 mm X 330 mm)
DONNÉES D’EXPÉDITION
4004806-FC Rév. B JE18
NUMÉRO DE PIÈCE
MODÈLE
DESCRIPTION
QTÉ PALETTE
DIMENSIONS DE LA PALETTE
161112/161152
GRO-575B/GRO-575M
Système à osmose inverse en cinq étapes
8 systèmes
39 po L X 32 po l X 43,5 po H
(990 mm X 813 mm X 1105 mm)
655123-96
FDF1-RC
Cartouche, Diamond Flow, pour une réduction
du goût et de l'odeur de chlore
288 cartouches
45 po L X 37 po l X 45 po H
(1143 mm X 838 mm X 1143 mm)
655122-96
GRO75-RC
Cartouche de membrane GRO, 75 gal/j
288 cartouches
45 po L X 37 po l X 45 po H
(1143 mm X 838 mm X 1143 mm)
655126-96
F2B2-RC2
Jeu de cartouches, COV
198 cartouches
41 po L X 38 po l X 46 po H
(1041 mm X 965 mm X 1168 mm)
655117-96
F1GC-RC
Cartouche de post-filtration
288 cartouches
45 po L X 37 po l X 45 po H
(1143 mm X 838 mm X 1143 mm)
SYSTÈME GRO-575B / GRO-575M DOTÉ DE
CARTOUCHES FDF1-RC, GRO75-RC, F2B2-RC2
ET F1GC-RC
Ce système a été mis à l’essai en regard de la norme
NSF/ANSI 58 pour la réduction des substances indiquées
ci-dessous. La concentration des substances indiquées
dans l’eau entrant dans le système a été réduite à une
concentration inférieure ou égale à la limite autorisée pour
l’eau sortant du système, conformément à la norme
NSF/ANSI 58.
Taux de production du système : 21,08 gal/j (79,77 L/j)
Taux de récupération : 41,05 %
Efficacité : 23,57 %
Rejet de MDT : 96,3 %
* Homologué selon les normes NSF/ANSI 53 et 58 pour
réduire les kystes comme Cryptosporidium et Giardia par
des moyens mécaniques.
PERFORMANCE
EPA N° 082989-CHN-001
Modèle GRO-575B/GRO-575M
Substance
Concentration
infiltrante
Concentration maximale
admissible du produit
dans l’eau
Exigences de
réduction
Réduction
moyenne
Norme 42
Goût et odeur de
chlore
2,0 mg/L ± 10 %
≥ 50 %
95,9 %
Norme 53
Kystes*
Minimum de 50 000/L
99,95 %
99,99 %
Atrazine
0,009 mg/L ± 10 %
0,003 mg/L
93,7 %
Plomb (pH 6,5)
0,15 mg/L ± 10 %
0,010 mg/L
99,9 %
Plomb (pH 8,5)
0,15 mg/L ± 10 %
0,010 mg/L
99,6 %
Lindane
0,002 mg/L ± 10 %
0,0002 mg/L
97,4 %
Chloroforme (substitut
chimique des
COV)
0,300 mg/L ± 10 %
0,015 mg/L
98,8 %
Norme 58
Matières dissoutes
totales
750 ± 40 mg/L
187 mg/L
96,3 %
Arsenic pentavalent
0,050 mg/L ± 10 %
0,010 mg/L
88,0 %
Fluorure
8,0 mg/L ± 10 %
1,5 mg/L
93,6 
Kystes*
Minimum de 50 000/mL
99,95 %
99,99 %
Turbidité
11 mg/L ± 1 uTN
0,5 uTN
> 99,1 %
Plomb
0,15 mg/L ± 10 %
0,010 mg/L
98,6 %
Sélénium
0,10 mg/L ± 10 %
0,05 mg/L
97,9 %
Cuivre
3,0 mg/L ± 10 %
1,3 mg/L
98,5 %
Cadmium
0,03 mg/L ± 10 %
0,005 mg/L
99,1 %
Chrome hexavalent
0,3 mg/L ± 10 %
0,1 mg/L
96,4 %
Chrome trivalent
0,3 mg/L ± 10 %
0,1 mg/L
98,2 %
Radium 226/228
25 pCi/L ± 10 %
5 pCi/L
80,0 %
Baryum
10,0 mg/L ± 10 %
2,0 mg/L
96,3 %
13845 BISHOPS DR., SUITE 200, BROOKFIELD, WI 53005 U.S.A.
P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM
SERVICE CLIENTÈLE 800.279.9404 | tech-support pentair.com
© 2018 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.
§Pour obtenir des renseignements détaillés sur les marques de commerce déposées de Pentair,
consultez le site waterpurification.pentair.com/brands. Les marques et les logos Pentair sont la
propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Toutes les autres marquescommerciales et déposées
et tous les autres logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com