Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM7752 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7752
Description  Three-phase electron-electronIc measuring chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7752 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM7752 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7752 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
- 5 -
三相电能计量芯片
TM7752
六、 电气参数
(AVDD=DVDD=5V±5%,AGND=DGND=OV,使用片内基准源,CLKIN=3.58MHZ,温度范围=-40~+85℃)
参数
尾标 A
尾标 B
单位
测试条件及注释
通道 1 的测量误差 1
G=1(G 为 PGA 的增益)
G=2
G=8
G=16
两个通道间的相位误差 1
V1 超前 30°(PF=0.8 容性)
V1 滞后 60°(PF=0.5 感性)
交流电源抑制
输出频率变化(CF)
直流电源抑制
输出频率变化(CF)
0.1
0.1
0.1
0.1
±0.1
±0.1
0.2
±0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
±0.1
±0.1
0.2
±0.3
%读数 typ
%读数 typ
%读数 typ
%读数 typ
度(°)max
度(°)max
%读数 typ
%读数 typ
通道 2 为满度输入
(±660mV),+25℃
动态范围 1000:1
动态范围 1000:1
动态范围 1000:1
动态范围 1000:1
线路频率 45~65HZ
AC/DC=0 和 AC/DC=1
AC/DC=0 和 AC/DC=1
AC/DC=0,SO=S1=1,
GO=G1=0
V1=V2=100mVrms,5
0HZ,,AVDD 加有 200mV
rms,100 HZ 纹波
AC/DC=0,SO=S1=1,
GO=G1=0
V1=V2=100mV rms
AVDD=DVDD=5V±250mV
最大信号电平
直流输入阻抗
-3dB 带宽
ADC 失调误差
增益误差
增益匹配误差
±1
390
14
±16
±4
±0.2
±1
390
14
±16
±4
±0.2
Vmax
k Ω min
kHZ typ
mV mnx
%理想值 typ
%理想值 typ
VIP,VIN,V2N 和
V2P 对 AGND 的电压
CLKIN=3.58MHZ
CLKIN/256
CLKIN=3.58MHZ
外基准源 2.5V,G=1
V1=470mVdc,V2-66
0mV
dc
外基准源 2.5V
REFIN/OUT 输入电压范围
输入阻抗
输入电容
2.7
2.3
3.2
10
2.7
2.3
3.2
10
V max
V min
kΩ min
PFmax
2.5V±8%
2.5V-8%
片内
基准
基准电压误差
温度系数
±200
40
±200
40
80
mV max
ppm/℃ typ
ppm/℃ max
标准值 2.5V
时钟输入频率
SCF,SO,SI,AC/DC
RESET,GO 和 G1
输入高电平, VINH
输入低电平, VINL
输入电流,IIN
输入电容, CIN
4
1
2.4
0.8
±3
10
4
1
2.4
0.8
±3
10
MHZ max
MHZ min
V min
V max
μAmax
PFmax
注意 :所有指 标
CLKIN 均为 3.58MHZ
DVDD=5V±5%
DVDD=5V±5%
典型值 10nA, VIN=OV
至DVDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com