Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP72 Datasheet(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

Part # TP72
Description  Series voltage differential voltage regulator
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP72 Datasheet(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP72 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP72 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP72 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP72 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP72 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP72 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP72 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
5
TP7233
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定)
TP7236
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
9
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
50
dB
短路电流
Ishort
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT(T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUT (max)
VIN=Vout+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
9
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1]V +1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
50
dB
短路电流
Ishort
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com