Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP7660H Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP7660H
Description  Voltage-voltage deflector
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP7660H Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP7660H Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP7660H Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
2
TP7660H
电荷泵电压反转器
产品简介:
TP7660H 是一款 DC/DC 电荷泵电压反转器专用集成电路。芯片能将输入范围为 2.5V~
11V 的电压转换成相应的-2.5V~-11V 的输出,并且只需外接两只电容,无需电感,降低了
损耗、面积及电磁干扰。该芯片的无负载电流小、驱动能力强(较国外同类产品大 50%)。
产品特点:
·输入工作电压范围广:
2.5V~11V
·电压转换精度高:
99.9%
·电源转换效率高:
98%
·低功耗:无负载电流为
40uA(输入 5V 时)
·输出电阻小:
50Ω(输入 5V 时)
·外围元器件少,便于使用:只需两只外接电容
·静电击穿电压高:
可达 3KV
·SOP-8 封装
管脚顺序及描述:
功能块方框图:
典型应用电路:(应用中建议客户 1、6 脚接地)
引脚号
符号
引脚描述
1
NC
无连接(建议接地)
2
CAP+
外接电容+
3
GND
地线
4
CAP-
外接电容-
5
VOUT
输出
6
NC
无连接(建议接地)
7
OSC
振荡器外接电容
8
VDD
输入电压



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com