Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP7661B Datasheet(PDF) 3 Page - Billiton Ltd.

Part # TP7661B
Description  DC-DC converter
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP7661B Datasheet(HTML) 3 Page - Billiton Ltd.

  TP7661B Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP7661B Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室
邮编:
210002
电话: 025-84808234 85997679
传真: 025-84803234
E-mail: top_power998@163.com
3
引脚图
引脚说明
DIP14:(DIP14和SOP5-14 的PIN脚顺序一致) (TP7661B的9脚和10脚无功能)
SOP16L:(TP7661B的10脚和11脚无功能)
极限工作条件
额定值
符号
最小值
最大值
单位
备注
-18.0/3
0.5
V
三倍压
输入供电电压
VI
-8.5
0.5
V
二倍压
VIN-0.5
0.5
V
OSC1, Poff
输入端电压
VI
VOUT-0.5
0.5
V
TC1, TC2, Rv
输出电压
Vo
-18.0
V
允许功耗
Pd
500
mW
工作温度
Topr
-30
85
℃
塑封
存储温度
Tstg
-55
150
℃
焊接温度和时间
Tsol
260℃ ,10s (至少)
引脚名
引脚号
功能
CAP1+, CAP1-
1,2
两倍压连接电容端
CAP2+, CAP2-
3,4
三倍压连接电容端
TC1, TC2
5,6
温度梯度选择端
VIN
7
电源输入端(负,VDD 接地)
VOUT
8
三倍压输出端
Vreg
9
调整电压输出端
Rv
10
调整电压控制端
Poff
11
Vreg 输出开/关控制端
OSC1,OSC2
12,13
振荡器外接电阻端
VDD
14
电源输入端(接地,VIN 接电
源负端)
引脚名
引脚号
功能
NC
1,16
无连接
CAP1+, CAP1-
2,3
两倍压连接电容端
CAP2+, CAP2-
4,5
三倍压连接电容端
TC1, TC2
6,7
温度梯度选择端
VIN
8
电源输入端(负,VDD 接地)
VOUT
9
三倍压输出端
Vreg
10
调整电压输出端
Rv
11
调整电压控制端
Poff
12
Vreg 输出开/关控制端
OSC1,OSC2
13,14
振荡器外接电阻端
VDD
15
电源输入端(接地,VIN 接电
源负端)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com