Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP8121 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8121
Description  Switch dimming stroboscopic linear constant current LED driver
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8121 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8121 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8121 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TP8121
开关调光无频闪线性恒流 LED 驱动
Ver1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
VIN 电压
-0.3~+700
V
ISET、HOLD、DIM 电压
-0.3~+6
V
最大输出电流
50
mA
最大输出功率
12
W
储存环境温度
-50~+150
℃
工作环境温度
-40~+85
℃
工作结温范围
-40~150
℃
HBM
2000
V
MM
200
V
推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
VAC
输入市电电压
AC85~AC265
V
TOP
工作温度
-40~85
℃
注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足
个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对
于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数
无特殊说明, Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
IIN
芯片工作电流
VIN=20
230
260
uA
VISET
ISET 电压
RISET=20Ω,VIN=20V
570
600
630
mV
TST
温度补偿开始温度
120
℃
IOUT
输出平均电流
50
mA
VIN
VIN 耐压
700
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com