Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP8533B Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8533B
Description  High efficiency non-isolated buck LED constant current driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8533B Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8533B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8533B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8533B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8533B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8533B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8533B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TP8533B
高效率的非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
V1.2
Shenzhen TPOWER Semiconductor
4
内部框图
应用说明
TP8533B 是一款高效率的非隔离降压 LED 恒流驱动芯
片,适用于 85VAC~265VAC 全电压输入范围的非隔离
降压型 LED 恒流驱动电源。 TP8533B 工作在峰值电流
关断,零电流导通的电感电流临界模式下,LED 输出电
流并不 随 电 感 量 和 LED 输 出 电 压 的 变 化 而 变 化 。
TP8533B 内部集成 500V 功率管,
并采用源极驱动方式,
而且无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,
即可实现高效率的 LED 的恒流输出,节约了系统成本和
体积。
启动过程
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 VCC 电容充电,
当 VCC 电压达到芯片的开启阈值时,TP8533B 内部的
控制电路开始工作。芯片工作时所需要的工作电流很低,
所以无需辅助绕组供电。当 VCC 电压上升到芯片的钳位
电压时,VCC 会被钳位。当 VCC 电压下降到芯片的关
断电压时,TP8533B 欠压锁定。
输出电流设定
在功率管开始导通时,电感上的电流开始斜坡上升,同
时 CS 脚的电压也斜坡上升。当 CS 脚的电压达到了峰值
电流检测阈值电压时,功率管关断。功率管关断后,电
感上的电流开始斜坡下降,当电感电流下降到零时,功
率管重新开始导通。因此,LED 输出平均电流为电感峰
值电流的一半:
ILED =
����������������
2
=
����������������
2������������
=
400
2������������
(��������)
其中,I
LPK为电感峰值电流;VREF为电感峰值电流检测电
压阈值;R
CS为电感峰值电流检测电阻值。
从上式可知,LED 输出平均电流由 CS 电阻和芯片内部
400mV 基准电压决定,对电感量不敏感。
电感选择
TP8533B 工作在电感电流临界模式,在功率管导通时,
电感电流从零开始斜坡上升至峰值,导通时间为:
TON =
L����������������
VDC−����������������
其中,L 为电感量;V
DC 为输入整流后的母线电压;VLED
为输出 LED 电压。
当功率管关断后,电感电流从峰值开始下降到零,关断
时间为:



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com