Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP9920 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP9920
Description  LED drive control IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP9920 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP9920 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP9920 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP9920 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP9920 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TP9920
LED 驱动控制 IC
V1.3
Shen Zhen TPOWER Semiconductor
3
电气参数
无特殊说明, VIN=12V,Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
V
DD
输入电压
2.5
5
V
V
UVLO
欠压保护
V
DD 上升
2.5
V
V
UVLO,HYS
欠压保护滞回
V
DD 下降
2.2
V
I
SD
静态工作电流
负载断开,V
EN=VDD
130
uA
V
CS
CS 采样电压
240
250
260
mV
F
SW
工作频率
0.25
2
MHz
V
EN_H
EN 输入高电平
1.3
V
V
EN_L
EN 输入低电平
0.3
V
T
OFF
固定关断时间
TOFF 悬空
700
nS
T
SD
过温保护
110
℃
TSD_HYS
过温保护滞回
20
℃
工作原理
TP9920采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。 电路工作在开关管导通和关断两种状态:
 导通状态: MOS开关处于导通状态,输入电压VIN通过电感L1、LEDs、MOS开关、电流检测电阻R2
向电感充电,电感L的电流随充电时间增加而增加,当电感电流达到250mV/R2时,TP9920的DRV输
出低电平关断MOS开关。
 关断状态: MOS开关处于关断状态,电感通过由LEDs,二极管D1及电感 L1本身组成的环路对LEDs
放电,MOS开关在关断一个固定的时间Toff后,TP9920的DRV输出高电平,MOS开关重新回到导通状
态。TP9920按照上述原理重复导通与关端过程达到LED恒流控制的目的。
TOFF 设定
TP9920内部将固定关断时间设定为: Toff=700nS.
如果需要增大Toff时间,可以在TOFF于GND之间接电容C
TOFF实现, Toff时间与电容CTOFF关系为:
Toff=70000*(10pF+C
TOFF)
峰值电流
LEDs的峰值电流由CS电阻R
CS设定为:IPK=250mV/RCS
VDD 供电电阻选择
如果输入电压大于 5V,
则需要在输入电压与 IC 的 VDD 引脚之间加供电电阻,供电电阻的大小与 VDD 所加稳压管电压和 MOS
管栅极电容有关,若不考虑上述关系,电阻值选择大概可以参考下表(实际应用可以在此基础上微调):更高输入电压时
建议使用三极管供电。
输入电压 VIN
5V
6V
8V
12V
24V
30V
供电电阻 R1 阻值
(欧姆)
无需供电电阻
和 VDD 电容 C2
200
470
1K
2K
3K



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com