Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

EG1126 Datasheet(PDF) 9 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG1126
Description  Integrated Flow Function, Off-LIne Flow Model PWM controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG1126 Datasheet(HTML) 9 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG1126 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG1126 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG1126 芯片数据手册 V1.0
集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
6/11
7. 电气特性
7.1 极限参数
参数名称
数值
单位
vdd 直流供电电压
30
V
vdd 直流钳位电流
10
mA
FB, CS, SEL 电压范围
-0.3~ 7
V
栅极电压范围
20
V
热电阻(SOT23 - 6)
250
℃/W
最大结温度
150
℃
工作温度
-40~ 85
℃
存储温度
-65~ 150
℃
焊接温度(10S)
260
℃
ESD(HBM)
3
kV
ESD(MM)
250
V
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在
TA=25℃,
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源电压部分(VDD 引脚)
VDD 脚启动电流
Ivdd_st
2
20
uA
工作电流
Ivdd_Op
VFB=3V,GATE=1nF
1.2
2
mA
待机电流
Ivdd_standby
0.6
1
mA
VDD 欠压锁定
进入
Vdd_ON
13
14
15
V
VDD 欠压锁定
退出
Vdd_OFF
8
9
10
V
VDD 欠压保护
阈值
Vdd_OVP
27
28.5
30
V
VDD 齐纳
电压钳
Vdd_Clamp
I(VDD ) = 7 mA
30
32
34
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com