Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CH331 Datasheet(PDF) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH331
Description  Disk control chip
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH331 Datasheet(HTML) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH331 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH331 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
CH331 中文手册(一)
4
41H
U 盘媒体特性,00H 为不可移除,80H 为可移除
80H
42H-47H
附加数据
02H,02H,1FH,00H,00H,00H
48H-4FH
U 盘厂商名称字符串
' wch.cn '
50H-5FH
U 盘产品名称字符串
' USB Mini-Disk '
60H-63H
U 盘产品版本字符串
'1.0 '
64H-65H
地址 40H-7FH 的产品信息数据有效标志
A5H,5AH
66H-7FH
保留
00H
80H-1FFH
保留
00H
6、参数
6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-30
80
℃
TS
储存时的环境温度
-55
125
℃
VCC
电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
-0.5
6.5
V
VIO
输入或者输出引脚上的电压
-0.5
VCC+0.5
V
6.2. 电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,不包括连接 USB 总线的引脚)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
电源电压(V3 引脚不连 VCC 引脚)
4.5
5
5.3
V
ICC
工作时总电源电流
13
30
mA
ISLP
USB 挂起时的总电源电流
0.3
mA
VIL
低电平输入电压
-0.5
0.7
V
VIH
高电平输入电压
2.0
VCC+0.5
V
VOL
低电平输出电压(4mA 吸入电流)
0.5
V
VOH
高电平输出电压(4mA 输出电流)
(芯片复位期间仅 100uA 输出电流)
VCC-0.5
V
IUP
内置上拉电阻的输入端的输入电流
40
80
160
uA
VR
电源上电复位的电压门限
2.7
V
6.3. 时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
FCLK
XI 引脚的输入时钟信号的频率
11.98
12.00
12.02
MHz
TPR
电源上电的复位时间
20
50
mS
7、应用
7.1. 小容量 U 盘(下图)
下图是由 CH331 实现的小容量 U 盘。
CH331 的 WP#引脚和 SIN 引脚可以根据需要设定,ID1 引脚和 ID0 引脚根据存储器容量设定。图
中存储器 U2 的型号是 24C256,所以应该将 ID0 引脚接低电平。该 U 盘总容量为 32KB,由 WINDOWS 格
式化后可用空间只有 12KB,用专用格式化工具 FORMATUD.EXE 格式化后的可用空间最大为 30.5KB。
P1 是 USB 端口,USB 总线包括一对 5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com