Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TC3085CL Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC3085CL
Description  Switch dimming / color linear LED constant current driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC3085CL Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC3085CL Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3085CL Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
TC3085CL(文件编号:S&CIC1686)
开关调光
/调色线性 LED 恒流驱动芯片
www.superchip.cn
第
2 页 共 8 页
Version 1.0
推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
I
LED
LED 输出电流@220V
<40
mA
I
LED
LED 输出电流@110V
<80
mA
极限参数
(注1)
注
1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个
别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参 数规范。对于未给定上下
限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注
2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX= (TJMAX - TA)/ θJA 或
是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注
3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。
电气参数
(注 4, 5) (无特别说明情况下,TA =25 ℃)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
I
JFET
JFET最大电流
4.5
mA
I
DD
静态工作电流
VIN=30V
130
uA
V
DET_CLR
开关检测清零
2.3
V
V
CC_ON
VCC启动电压
6.5
V
V
CC_UVLO
VCC欠压保护阈值
5.4
V
I
SEL
模式选择电流
30
uA
V
CS1
/ V
CS2
CS端口工作电压
VIN=30V,
VD1=VD2=10V
600/300
mV
T
REG
过温调节温度起点
140
℃
注
4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注
5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
符号
参数
参数范围
单位
D1,D2
高压输出端口
500
V
VIN
高压供电接口
500
V
I
D-MAX
漏极最大饱和电流
@ TJ_max
80
mA
VCC
芯片内部电源
8
V
CS1,CS2,SEL
芯片低压接口
-0.3~6
V
P
DMAX
功耗
(注2)
1.25
W
θ
JA
PN结到环境的热阻
100
℃
/W
TJ
工作结温范围
-40 to 150
℃
TSTG
储存温度范围
-55 to 150
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com