Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TC3782CS Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC3782CS
Description  LCD Digital Charger IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC3782CS Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC3782CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3782CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3782CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3782CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3782CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC3782C(文件编号:S&CIC0947)
LCD 数码充电器 IC
第 4 页 共 5 页
五、 典型参数(以下参数均在室温 25℃下测得,并以 GND 端电位为 0 电位,DIP 封装芯片测得)
参数名称
参数符号
测试条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
输入电压
VDD
--
5.0
7.0
7.5
V
饱和电压
VS
VDD=6V, ADJ=1.87V
4.20
4.25
4.30
V
空载电压
VO
VDD=6V, ADJ=1.87V, 电池空载
4.16
4.24
4.32
V
充电电流
ICHARGE
VDD=6V, │V
BTP-VBTN│<3.5V
--
200
300
mA
短路检测
VSHORT
VDD=6V, │V
BTP-VBTN│:3V-0V
1.9
2.0
2.4
V
振荡频率
FOSC
VDD=6V, │V
BTP-VBTN│=3.5V
--
1.4
---
Hz
注:充电电流应用在最大值时需考虑产品的散热设计。
六、 PAD 点位图
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
16-Feb-2012
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\TC3782C.ddb
Drawn By:
VDD
BTN
LDO
F1
F2
F3
F4
SEL
LBAT
S1
S2
S3
S4
COM
GND
BTP
IC 衬底接 GND
序号
名称
X
Y
序号
名称
X
Y
1
BTN
65.00
572.90
9
S1
337.30
122.60
2
LDO
65.00
475.90
10
S2
432.70
122.60
3
F1
55.50
323.40
11
S3
528.10
122.60
4
F2
59.30
226.85
12
S4
528.10
122.60
5
F3
59.30
135.55
13
COM
528.10
122.60
6
F4
59.30
50.85
14
GND
501.85
567.70
7
SEL
146.50
122.60
15
BTP
460
662.70
8
LBAT
241.90
122.60
16
VDD
211
682.65



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com