Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TC3783CD Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC3783CD
Description  LED Digital Charger IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC3783CD Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC3783CD Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3783CD Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3783CD Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3783CD Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC3783CD Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC3783C(文件编号:S&CIC0988)
LED 数码充电器 IC
第 3 页 共 5 页
四、LED 显示效果
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Num ber
Revision
Size
B
Date:
16-Apr-2010
Sheet
of
File:
E:\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\SC3782L.ddb Drawn By :
S1
S2
S3
S4
LBAT
S1
S1
S2
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S4
1
2
3
4
5
1、 电池检测
在电源断开的情况下接入电池,TC3783C 会通过自动
“极性识别”系统对电池进行相应控制, LED 显示状态参
见表 1/表 2 的描述。
2、 电池空载
当电源连通而尚未接入电池时,BTP 和 BTN 两端之间的电压差为 4.17V(典型值),LED 的状态参见表 1 的
描述。
3、 正常充电及饱和检测
电源连通并且接入未满电池时,电源开始通过 TC3783C 的控制对电池进行正常充电(如前所述,此时不论电
池以何种极性接入电路,均能正常充电)
,充电电流典型值约为 130 毫安/COB; 250 毫安/DIP-14,电池两端电压缓
缓升高,当电池电压升高到 4.25V(典型值)时,充电过程结束,电池已饱和。此过程中 LED 的状态参见表 1 的
描述。
4、 短路保护
若在电源接入后发生电池短路的情况,则 TC3783C 内部
“短路保护”系统会自动将充电回路切断,避免产生大
电流。此时 LED 状态参见表 1 的描述。
5、
生产线特殊极性换转测试
成品之生产线在测试极性转换时通常是以不断 VDD 电源的情况下直接快速作电池极性转换并且立即充电,忽
略了电池极性识别过程,为此要求在作极性转换测试时,拨转换开关的速度要慢些,应断开充电电流约 0.8 秒以上
使芯片有一定的回滞时间,即停充电约 0.8 秒再转向另一边,这样才比较安全。QC 在作来料检测时务必在断电后
再取放 IC.



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com