Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LP3773A Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3773A
Description  Low power primary feedback control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3773A Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3773A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3773A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP3773A
低功耗原边反馈控制芯片
LP3773A_CN_DS_Rev.2.5
www.chip-hope.com
SHENZNEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
VCC
欠压保护
+
-
-
上电重置
15.5V
4V
CS
+
-
电流检测
GND
恒压恒流控制
& 逻辑控制
Vcs_ref
C
FB
前沿消隐
退磁检测
恒流模式
4V
恒压模式
PWM+ PFM
EA
开路/短路保护
驱动
功率三极管
输出线补偿
E
图 3 LP3773A 内部框图
应用信息
LP3773A 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,
系统工作于断续模式,适用于充电器和适配器以
及其它辅助类电源。LP3773A 采用特有的输出线
损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线
上的损耗压降。LP3773A 内置环路补偿电路,无
需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电
阻对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯
片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系
统启动后,Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到
内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电
压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值
时,功率管关断。
满载时电感峰值电流的表达式为:
)
(
P_PK
mA
R
I
CS
500
CS 比较器的输出还包括一个 500nS 前沿消隐时
间。
输出电流计算方法:
S
P
O
N
N
I
I
P _ P K
4
1
其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次
级的匝数,
P _P K
I
是主级侧的峰值电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com