Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LP35116T Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35116T
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35116T Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35116T Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116T Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
LP35116T
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35116T_CN_DS_Rev.0.99
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
多样化的 VCC 供电技术
反激系统:
情况 1(典型应用): MOS 管,C
ISS 必须≤6nF 时,VOUT
与 VCC 短接,通过 D 脚给 VCC 供电。如图 5、图 6
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
图 5 输出上端
图 6 输出下端
此种方式供电,芯片的带载能力 30W~60W。
情况 2:输出电压 Vo>6.5V 时,驱动器的地和输出的地连
接应用,VOUT 接输出电容正端加强 VCC 供电。如图 7,
效率会比典型应用高一些。
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
图 7 输出下端
此种方式供电,建议建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯片
的带载能力 60W~120W
情况 3:输出电压 Vo≤6.5V 时,VOUT 与 VCC 短接,VCC
可外加 CVF 电路加强供电,效率比典型应用高一些,如图
8、图 9
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
D1
D2
C1
GND
VCC
DRV
D
VOUT
D1
D2
C1
DRAIN
图 8 输出上端
图 9 输出下端
C1:取值 MOS 管 CISS 的 1/10,C1 可以适当调整,尽量
使 VCC 工作于 6.3V~6.4V;D1、D2:用 1N4148。
此种方式供电,芯片的带载能力 60W~120W。
情况 4:从变压器绕组取电(D1、C1、R1),加强 VCC 供
电。效率比典型应用高一些,如图 10、图 11
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
GND
VCC
DRV
D
VOUT
D1
C1
R1
DRAIN
图 10 输出上端
图 11 输出下端
VOUT 承受电压范围 6.5V~40V;D1 用 1N4148;R1 根据
实际需要选取适当的阻值进行限流;
C1 容量 2.2uF~10uF,
耐压要大于 VOUT 承受的最大电压。
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯片的带
载能力 60W~120W。
情况 5:变压器增加辅助绕组取电(L1、D1、C1、R1),
加强 VCC 供电。效率比典型应用高一些,如图 12、图 13
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
R1
D1
C1
L1
GND
VCC
DRV
D
VOUT
D1
C1
R1
DRAIN
L1
图 12 输出上端
图 13 输出下端
VOUT 承受电压范围 6.5V~40V;D1 用 1N4148;R1 根据
实际需要选取适当的阻值进行限流;
C1 容量 2.2uF~10uF,
耐压要大于 VOUT 承受的最大电压。
此种方式供电,建议 MOS 管的 Ciss 小于 8nF,芯片的带
载能力 60W~120W。
正激系统:
情况 1(典型应用):MOS 管 C
ISS 必须≤6nF,VOUT 与
VCC 短接,通过 D 脚给 VCC 供电,如图 12
GND
VCC
DRV
D
VOUT
DRAIN
图 14
此种方式供电,芯片的带载能力 30W~60W。
情况 2:输出电压 Vo>6.5V,VOUT 可以接输出电压 Vo 正
端,加强 VCC 供电,效率比典型应用高一些,如图 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com