Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC2256B Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC2256B
Description  Electronic volume control circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC2256B Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC2256B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC2256B Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC2256B(文件编号:S&CIC0582)
电子音量控制电路
第 2 页 共 8 页
六、
极限参数(Ta=25℃)
参数
符号
参数范围
单位
电源电压(16 脚)
VDD
-0.3~7.5
V
输入/输出电压
VIN
-0.3V~VDD+0.3V
V
功耗
PD
300
mW
工作温度
Topr
-40~+85
℃
贮存温度
Tstg
-55~+150
℃
七、
电气参数(除非特殊说明,Ta=25℃,VDD=9V)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
工作电源电压
VDD
Ta=-40~85℃
2.2
4.5
7.5
V
工作电源电流
IDD
空载 fosc=20Hz
-
0.05
0.1
mA
待机电压
VQD
2.2
-
7.5
V
待机电流
IQD
-
10
15
μA
输入电压
高电平
VIH
所有输入端
0.7VDD
-
VDD
V
低电平
VIL
0
-
0.3VDD
输入电流
高电平
IIH
VIH=VDD
-1
-
1
μA
低电平
IIL
VIL=0V
-1
-
1
上拉电阻
RUP
34
68
100
K
Ω
音量总电阻
RVR
在 IN 和 GND 间的电阻
100
120
140
K
Ω
模拟开关导通电阻
RON
模拟开关导通时的阻值
-
500
800
Ω
衰减误差
ΔATT
-
-
0
±2.0
dB
左、右声道平衡度
ΔR
VR
左、右声道音量电阻误差
-
0
±3.0
%
总谐波失真
THD
fIN=1KHz
VIN=1Vrms
RL=100KΩ
Rg=600
Ω
0dB
-
0.01
-
%
最大衰减量
ATTMAX
∞dB
-
100
-
dB
通道间串音
C.T
0dB
-
100
-
dB
输出噪声电压
VN
-
2.0
-
μVrms
振荡频率
fosc
CX=2.2μF, RX=33KΩ
-
20
-
Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com