Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC6 Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6
Description  16Pin infrared remote control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6 Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6 系列(文件编号:S&CIC0965)
16Pin 红外线遥控 IC
第 4 页 共 15 页
用户码如下表所示:
编号
0 号
1 号
2 号
3 号
4 号
5 号
6 号
7 号
8 号
9 号
10 号
CS 脚
接至
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
用户码
EF10
7B85
C738
FE00
FF00
1382
FC01
FD01
2680
8656
FE01
说 明 :
芯片内置
11 种用户码,如上表。需选择哪一个用户码,就将 CS 脚接通相应的 I/O 口(CS 接 VCC 时用户码为
EF10)。
应用电路图:
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
VSS
CS
OUT
VDD
80
81
83
86
8A
8F
95
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9C
C4
CD
D7
D8
82
84
85
87
88
89
8B
8C
8D
8E
90
91
92
93
94
96
97
98
99
9A
9B
9D
9E
9F
C0
C1
C2
C3
C9
CA
CB
D2
D3
D4
D5
D6
D9
DA
DB
C5
C6
C7
C8
CC
CE
CF
D0
D1
DC
DD
DE
DF
10
12
+3V
47uF
OSC
2
455KHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com