Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC31106F Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC31106F
Description  Thermometer IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC31106F Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC31106F Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC31106F Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHENZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
SC31106F(文件编号:S&CIC1555)
体温计
IC
www.superchip.cn
第
4 页 共 8 页
Version 1.0
27
28
STSEL1
STSEL2
I
稳定时间选择端
(STSEL1, STSEL2 选项结合)
ST
STSEL1
STSEL2
4 sec
VSS
VDD or open
8 sec
VDD or open
VSS
16 sec
VDD or open
V
D or open
32 sec
VSS
VSS
29
ML
I
内存功能选项端
ML = open or VDD: 不带记忆功能
ML = VSS: 带记忆功能。上电后显示最后测量值
30
FEVEL
I
发热功能选项端
FEVEL = open or VDD:具有发热功能
FEVEL = VSS:无发热功能
31
OSCI
I
系统频率输入
32
OSCO
O
系统频率输出
33
BZ1
O
蜂鸣器输出
1
34
BZ2
O
蜂鸣器输出
2
35~37
COM1~
COM3
O
LCD COM 端
五、 绝对最大额定值
参数
值
单位
电源电压
0 ~ 2.0
V
输入电压
Vss-0.5 ~ VDD+0.5
V
工作温度
-20 ~ +75
℃
储存温度
-55 ~ +125
℃
六、 电特性
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDD
工作电压
-
-
1.3
1.5
1.65
V
IDD
工作电流
1.5V
无负载
-
20
50
uA
ISTB
待机电流
1.5V
OSC OFF
-
-
1.0
uA
Fosc
振荡频率
1.5V
ROSC = 1.1MΩ
25.6
32
38.4
KHz
R°C
温度测量精度范围
35℃~39℃
-
VDD = 1.3V~1.5V
-0.1
-
0.1
℃
R°F
温度测量精度范围
95℉ ~102℉
-
VDD = 1.3V~1.5V
-0.2
-
0.2
℉



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com