Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TC4331C Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC4331C
Description  4-bit inverted/positive timer IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC4331C Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC4331C Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC4331C Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC4331C Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC4331C Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC4331C Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC4331C Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC4331C(文件编号:S&CIC1081)
4 位倒/正计时器 IC
第 2 页 共 6 页
秒或者 64 秒的高电平报警信号。当这报警信号结束时,或者按下任何一个键时,这端重新回到低位。
6)VDD, GND & VC
VDD- 正电源端
GND- 地
VC- 倍压器电源供 LCD 驱动
7)VA & VB- 倍压器电容 r
这两端须接一个电容.
8)OSCI & OSCO- 振荡输入输出端 t
这两端须接一 32768HZ 的石英晶振.
SEG1
– SEG8 (LCD segments 驱动端)
10)COM1- COM4 (LCD backplane 端)
11)TEST (测试输入端)
12)OPT1 (帮定选择报警时间)
接地,64 秒;不接地,32 秒。
13)OPT2 (帮定选择正/倒)
接地,只有倒计时功能;不接地,正计时。
14)OPT3 (帮定选择最大计数)
接地:最大分钟为 59:59;不接:最大分钟为 99:59
四、使用说明
1、倒计时模式
1)电源开启时, LCD 显示为 00:00.
2)通过 SSET 和 MSET 端设置时间。计时器必须在停止或者复位状态时,时间设置才有效。每按一次,
计数前进一位;如果按时超过一秒钟,每 1/8 秒计数一次。秒和分的设置是独立的。设置时冒号存在但
不闪烁。
3)如果 SSET 和 MSET 同时按下, 计时器将复位为 00:00。
4)设置好时间后,触发 START/STOP 端将开启计时器,冒号开始闪烁,时间间隔为 0.5 秒。
5)当计时器计数时,按任何键可以停止。 当计时器通过按 MSET 或 SSET 键停止时,最后一次按这个
键时所显示的时间即为预定时间。在这种停止状态下,冒号存在但不闪,计时器也可以设置。触发
START/STOP 将结束这种停止状态,并从显示的时间开始计数。
6)当倒计时间达到零时,LCD 显示 00:00,冒号存在,但不闪。这时,BD 将输出一个 2048×8×1Hz 的
信号,时间为 32 秒或 64 秒(帮定选择)。按任何键可以终止这段报警声音。
7)当倒计时器归零并且报警信号结束时,LCD 将回到预定时间。如果报警信号是通过按 START/STOP
键终止的,LCD 将回到预定时间。如果报警信号是通过按 SSET 或 MSET 键终止的,LCD 显示为 00:00,
然后按 START/STOP 键,LCD 将显示预定时间。
2、正计时模式
1)复位之后,触发 start/stop 端,正计时器将启动。
2)正计时器有一个 59 分钟或者 99 分钟的计数。
(通过帮定选择)
3)当正计时器在计数时,按任何一个键可以停止。再按一次 START/STOP,计时器将连续计数。
4)在按任意键让正计时器停止后,再按 MSET 和 SSET 键,可以从正计时模式转换为倒计时模式。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com