Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP5410 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5410
Description  1A lityum baeteoli chungjeon mich 5V / 1A buseuteu jeeo chib
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5410 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP5410 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5410 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5410
2
特点
★典型值高达 1000mA 的可编程充电电流,最大可
达到 1.2A;
★高达 1A 的升压输出电流(Vbat=3.3V),最高输
出 1.5A(Vbat=3.8v);
★自动频率调整(VFM),适应不同升压负载
(5V空载待机电流小于10uA),无需按键启动
低电池电压(小于2.7V)自动停止升压;
·用于单节锂离子电池移动电源专用电路;
·升压高效率:
88%(Typ),最大 92%;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·精度达到±2.5%的 5V 预设升压精度,5V 电压可
通过外接电阻微调;
·最高输入可达 10V;
·2 个充电状态指示:开漏输出驱动 LED;
·C/5 充电终止电流;
·2.9V以下涓流充
C/5;
·充电软启动减少浪涌电流;
·无需
MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
· 8 引脚 ESOP 散热加强型封装。
应用
·移动电源
·便携设备
绝对最大额定值
·输入电源电压(V
CC)
:-0.3V~12V
·
PROG:-0.3V~V
CC+0.3V
·
BAT:0V~7V
·
LX:-2V~10V
·
VOUT:-0.3V~10V
·
CHRG :-0.3V~10V
·
BAT 短路持续时间:连续
·
BAT 引脚电流:1200mA
·升压最大输出电流
1.8A/5V
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
完整的充电循环(
1000mAh 电池)
描述
TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电
部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,
可以输出最大
1A 充电电流。而升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开
关型
DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能
力能达到
1A。无需外部按键,可以即插即用。
充电部分为线性降压方式,内置
PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测
电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境
温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于
4.2V。充电电流可通过一个电阻器进
行外部设置。当电池达到
4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5410 将自
动终止充电。升压部分同样内置了功率
NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到
5V/1A。较高的集成度使得 TP5410 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5410 还集成了
充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响
应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空
载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com