Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM1132 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1132
Description  Low power consumption, low drop voltage, medium voltage regulator
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1132 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1132 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1132 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1132 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1132 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1132 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1132 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1132 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
■ 绝对最大额定值
项目
符号
绝对最大额定值
单位
输入电压
VIN
VSS-0.3~VSS+8
V
VON/OFF
VSS-0.3~VIN+0.3
输出电压
VOUT
VSS-0.3~VIN+0.3
容许功耗
PD
SOT-23-5
400
mW
工作温度
Topr
-40~+85
°C
保存温度
Tstg
-40~+125
注意:
绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 典型应用电路
VIN
CE
VSS
VOUT
(NC)
Common
Common
VIN
VOUT
ON/OFF
C1
2.2uF
C2
2.2uF
注意:上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据,实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。
■ 使用条件
输入电容器
(C1):2.2µF 以上
输出电容器
(C2):2.2 µF 以上
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路上不发生振荡。
■
电学特性参数
(无特殊说明 T=25℃ VIN=4.3V Vout=3.3V)
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压*1
VOUT(E)
VIN =VOUT(S)+1.0 V, IOUT=30 mA
VOUT(S)
×0.98
VOUT(S)
VOUT(S)
×1.02
V
输出电流*2
IOUT
VIN≥VOUT(S)+1.0 V
300
—
—
mA
输入输出压差*3
Vdrop
IOUT=50 mA
—
0.1
0.12
V
IOUT=100 mA
—
0.18
0.22
输入稳定度
OUT
IN
OUT
V
V
V
1
VOUT(S)+0.5 V ≤VIN≤7 V
IOUT=30 mA
—
0.10
0.20
%/V
负载稳定度
2
OUT
V
VIN=VOUT(S)+1.0 V
1.0 mA ≤IOUT ≤100 mA
—
10
20
mV
输出电压
温度系数*4
OUT
OUT
V
Ta
V
VIN=VOUT(S)+1.0 V, IOUT=10 mA
-40°C ≤Ta ≤85°C
—
±
100
—
ppm/℃
HM1132



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com