Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM1168 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1168
Description  Low-power four-channel voltage monitoring IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1168 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1168 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1168 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
管脚描述:
序号
名称
功能描述
1
IN1
第一路比较器的负输入端。可以直接接到被监测的电压或者通过外部电阻
分压网络设置被监测电压的翻转阈值。
2
OUT1
第一路比较器的输出端。漏极开路输出端。当
IN1输入电压上升并且大于
比较器上行翻转阈值时,芯片内部从
OUT1接到GND的NMOSFET导通,
OUT1输出低电平;当IN1输入电压下降并且小于比较器下行翻转阈值时,
芯片内部从
OUT1接到GND的NMOSFET关断,OUT1输出高阻态。
3
IN2
第二路比较器的负输入端。可以直接接到被监测的电压或者通过外部电阻
分压网络设置被监测电压的翻转阈值。
4
OUT2
第二路比较器的输出端。漏极开路输出端。当
IN2输入电压上升并且大于
比较器上行翻转阈值时,芯片内部从
OUT2接到GND的NMOSFET导通,
OUT2输出低电平;当IN2输入电压下降并且小于比较器下行翻转阈值时,
芯片内部从
OUT2接到GND的NMOSFET关断,OUT2输出高阻态。
5
IN3
第三路比较器的负输入端。可以直接接到被监测的电压或者通过外部电阻
分压网络设置被监测电压的翻转阈值。
6
OUT3
第三路比较器的输出端。漏极开路输出端。当
IN3输入电压上升并且大于
比较器上行翻转阈值时,芯片内部从
OUT3接到GND的NMOSFET导通,
OUT3输出低电平;当IN3输入电压下降并且小于比较器下行翻转阈值时,
芯片内部从
OUT3接到GND的NMOSFET关断,OUT3输出高阻态。
7
IN4
第四路比较器的负输入端。可以直接接到被监测的电压或者通过外部电阻
分压网络设置被监测电压的翻转阈值。
8
OUT4
第四路比较器的输出端。漏极开路输出端。当
IN4输入电压上升并且大于
比较器上行翻转阈值时,芯片内部从
OUT4接到GND的NMOSFET导通,
OUT4输出低电平;当IN4输入电压下降并且小于比较器下行翻转阈值时,
芯片内部从
OUT4接到GND的NMOSFET关断,OUT4输出高阻态。
9
CHRG
比较器翻转阈值控制输入端。当此管脚为高电平时,比较器翻转阈值典型
值为
1.22V(比较器输入电压下降);当此管脚为低电平时,比较器翻转阈
值典型值为
1.256V(比较器输入电压下降)。
10
NC
没有连接。
11
HYS1
比较器迟滞(Hysteresis)设置输入端。逻辑输入端,
HYS1和HYS2一起设置
比较器迟滞
(Hysteresis)。
12
HYS2
13
GND
电源负输入端。
14
BLINK
输出闪烁控制输入端。逻辑输入端,当比较器输出端输出低电平时,如果
比较器翻转阈值控制输入端
CHRG为低电平,并且BLINK管脚为高电平,
则比较器输出端每隔约
500毫秒转换一次状态,高电平和低电平的持续时
间相同。
15
NC
没有连接。
16
VDD
电源正输入端。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com