Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SD8079 Datasheet(PDF) 1 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8079
Description  Programmable voltage and current linear battery management chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8079 Datasheet(HTML) 1 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD8079 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8079 Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
E
Dec.2012 Version 1.0
E
E
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
SD8079
可编程电压电流线
1
性电池管理芯片
■ 产品概述
是可以通过外部电阻编程的恒流/恒压充电的充
电管理电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外
部的电流检测电阻和阻流二极管。
只需要极少的外
围元器件,并且符合 USB 总线技术规范,非常适合于便携
式应用的领域。
热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较
高的时候将芯片温度控制在安全范围内。通过外部电阻可以
编程输出电压,充电电流也是通过一个外部电阻设置。当输
入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,
自动
进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 0.1µA。
内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭
内置功率 MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动
再充电,内置 OVP 保护以及充电状态/充电结束状态指示等
功能。
内部采用了带有专利的技术实现了电池防反接
保护。当电池反接后,停止充电,指示灯全灭。
采用散热增强型的 SOP-8。
■ 产品特点
在封装允许范围内可编程是充电电流可达 1.2A 以上
不需要外部 MOSFET,传感电阻和阻流二极管
小的尺寸实现对电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最
高,没有热度过高的危险
充电电压通过 FB 可以调节
充电电流输出监控
充电状态指示标志和充满状态标志
3/10 充电电流终止
自动再充电
停止工作时提供 40
A 电流
0.2 倍编程电压涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
OVP 保护功能,输入高于 6.8V,停止充电
当拔掉 VIN 时,IC 不消耗电池能量
输出端具有防反灌保护功能
■ 用途
移动电话
数码相机
MP4 播放器
蓝牙应用
电子词典
便携式设备
移动电源
双节,三节镍氢充电
镍锌单双节充电
镍镉电池充电
其他特殊电池电压充电
■ 封装
SOP-8/PP
1
2
3
4
5
6
7
8
TEMP
ISET
GND
VIN
VBAT
DONE
CHRG
F
SOP-8
(Top View)
Shouding
http://www.sdw-tw.com


Similar Part No. - SD8079

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Transcend Information. ...
SD80 TRANSCEND-SD80 Datasheet
223Kb / 8P
128MB~2GB SD80Cards
logo
Extech Instruments Corp...
SD800 EXTECH-SD800 Datasheet
194Kb / 1P
CO2/Humidity/Temperature Datalogger
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD8001 SHOUDING-SD8001 Datasheet
1Mb / 11P
Linear Li-Ion Battery Charger
SD8002A SHOUDING-SD8002A Datasheet
1Mb / 10P
3W Mono with Shutdown Mode Audio Power Amplifier
SD8002D SHOUDING-SD8002D Datasheet
635Kb / 3P
3W Mono with Shutdown Mode Audio Power Amplifier
More results

Similar Description - SD8079

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linear Technology
LTC4000 LINER-LTC4000 Datasheet
433Kb / 40P
High Voltage High Current Controller for Battery Charging and Power Management
LTC4000 LINER-LTC4000_15 Datasheet
483Kb / 40P
High Voltage High Current Controller for Battery Charging and Power Management
logo
Texas Instruments
BQ40Z60 TI1-BQ40Z60_16 Datasheet
1Mb / 47P
Programmable Battery Management Unit
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4059 HMSEMI-HM4059 Datasheet
810Kb / 9P
Programmable voltage and current linear battery management chip
HM4054R HMSEMI-HM4054R Datasheet
1Mb / 10P
Monolithic miniature linear battery management chip
HM5159B HMSEMI-HM5159B Datasheet
1Mb / 11P
Monolithic miniature linear battery management chip
HM4056C HMSEMI-HM4056C Datasheet
708Kb / 9P
1.0A Linear battery management chip compatible with USB interface
logo
AiT Semiconductor Inc.
A4052 AITSEMI-A4052 Datasheet
459Kb / 11P
BATTERY MANAGEMENT 1A IS COMPATIBLE WITH THE USB INTERFACE, LINEAR BATTERY MANAGEMENT CHIP
REV1.0
A4057 AITSEMI-A4057 Datasheet
274Kb / 7P
BATTERY MANAGEMENT LINEAR LI-ION BATTERY CHARGER
REV1.2
logo
Guangdong Youtai Semico...
TP4054 UMW-TP4054 Datasheet
668Kb / 11P
Micro Linear Battery Management Chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com