Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM3345 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM3345
Description  Step-up, step-down, step-up and step-down LED driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3345 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3345 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3345 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
HM3345是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高
压 DC-DC LED 驱动芯片,可以工作于升压、降压、
和升降压模式。
启动与关机
HM3345内置软启动功能,当 COMP 电压上升至 1V
时,软启动结束,内置 MOSFET 开始开关。
当 COMP 电容值小于 8nF 时,COMP 电压以最大斜率
1V/ms 上升,软启动时间为 1ms;若需要更长的软
启动时间,可适当加大 COMP 端的电容,当 COMP 电
容大于 8nF 时,软启动充电电流以最大值 8uA 给
COMP 电容充电,直到 COMP 电压上升至 1V,此时
的软启动时间为������������:
������������ =
1���� ∗ C����������������
8��������
tss
CCOMP
8nF
16nF
1ms
2ms
软启动时间与 COMP 电容关系曲线
当 DIM 端电压持续小于 0.2V 超过 15ms 时,
HM3345
进入关机状态。在此状态下静态电流减小至 80μA,
COMP 电容被放电至零。
LED 电流设置
LED 电流可通过连接在 CS 端和 VOUT 端之间外部
采样电阻设置。
该电阻值可通过下式计算:
R�������� =
0.2
����������������
ILED 为 LED 的电流平均值。
模拟和 PWM 调光
HM3345支持模拟和 PWM 调光。当 DIM 电压小于
0.2V,芯片处于关机状态。在模拟调光模式下,当
DIM 电压在 0.55V—1.75V 范围内变化时,LED 电
流将在 0%—100%范围内线性变化。当 DIM 电压大
于 1.75V 时,LED 电流为最大值。在 PWM 调光模式
下,DIM 端高电平须大于 1.75V。在 DIM 端施加一
100Hz—1kHz PWM 信号,LED 平均电流将根据 PWM
占空比从 0%—100%变化。
过压保护
在升压和升/降压型应用中,LED 开路将触发过压
保护。过压保护点可通过外部分压电阻设置,OVP
比较器参考电压为 1.2V,迟滞 100mV。建议将过压
保护电压设置比正常 VOUT 电压高 30%以上。
过温调节功能
HM3345 具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐
渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电
源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。芯片
内部设定过热调节温度点为 140℃。
电容选择
输入电容典型值为 10μF,
输出电容典型值为 1μF,
若需进一步减小输入/输出纹波,可选用更大的电
容。在开关频率下,输入/输出电容的容抗需尽可
能的小,建议使用 X5R 或 X7R 的陶瓷电容。CCOMP
用于环路补偿和软启动,推荐使用 1nF 的电容。
电感选择
建议电感范围为 10μH—47μH,为避免磁芯饱和,
建议选取电感饱和电流超过正常工作时电感电流
峰值 30%—40%的电感。
二极管选择
由于
HM3345开关频率较高,为了提高效率,建议
使用具有快恢复时间和低导通压降的肖特基二极
管作为整流二极管。肖特基二极管的平均电流等
级需大于平均输出电流。二极管反向击穿电压需
大于输出电压。
PCB 设计
在设计
HM3345 PCB 时,COMP 和VDD 的旁路电容需
要紧靠各自的引脚和芯片地,尤其是 VDD 电容的地
必须紧靠芯片电容的地。输入/输出电容的地尽可
能靠近芯片地,连线尽可能的粗,可以大块铺铜连
接。流过大电流的走线一定要短且粗,尽量缩短 RCS
电感、二极管、输入/输出电容到芯片的连线。使
SW 线尽可能远离 RCS
升压型、降压型、升降压型
LED 驱动芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com