Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM4036 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4036
Description  Boost type battery charging integrated circuit with solar panel MPPT function
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4036 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4036 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4036 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
所以,在输入电压最小时,占空比最大,即:
在输入电压最大时,占空比最小,即:
最大电感电流 (输入电流)
HM4036通过连接于外部N沟道MOSFET的源极与地之间的电阻(图1中的RSW)检测电感电流(输入电流)。所
以,在正常工作时,输出电流同输入电流有一定的对应关系。在理想情况下,输出功率和输入功率相等,
所以:
其中,
ICH为恒流充电电流。
内部过流保护电路限制最大电感电流为
0.2/RSW。在实际应用中,考虑到元器件的偏差,比较合理的做
法将电感电流峰值设置为:
选择电感
电感饱和电流应该大于最大输入电流的要求,最大输入电流在输入电压最低时出现。
选择电
感时,还要使得电感纹波电流峰-峰值不大于其最大电流的
30%,即:
所以,电感值应该满足下面的公式:
其中,
fSW是开关频率,典型值为330KHz。
选择电流检测电阻
HM4036采用电流控制模式,通过连接于外部N沟道场效应晶体管(MOSFET)的源极与地之间的电流检
测电阻(图
1中的RSW)检测电感电流,检测到的电感电流信号反馈到ISW管脚,既用于过流保护,也用
于回路控制。当
ISW管脚电压超过过流保护阈值VISW(oc)时,DRV管脚输出低电平,外部N沟道MOSFET
被关断。所以
RSW应该满足的第一个条件为:
HM4036采用峰值电流控制模式调制充电电流和恒压充电电压,为了抑制谐波振荡(Sub-Harmonic
Oscillation),芯片内部有固定斜率的斜坡信号补偿电流回路。等效到ISW管脚,斜坡信号的斜率是:
Se=4.49×10
4 V/S
为了避免谐波振荡,补偿斜坡的斜率
Se应该至少大于电感电流下降斜率m2的一半。因为
HM4036内部的补
偿斜坡斜率是固定的,所以限制了电感电流检测电阻的最大值。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com