Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM5457 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5457
Description  2-in-1 lithium battery protection IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5457 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5457 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5457 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5457 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5457 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5457 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5457 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
解除,回到正常状态。由于
P-和GND之间连接RP-S电阻,当负载断开, P- 电压被拉到地电位。当侦测到 P-
电位低于过流
1检测电压(VOI1),芯片回到正常状态。
不正常充电电流情况
正常充电时,如果
P-电压降到充电检测电压以下 (
VCHA),持间超过过充电压检测延时时间 (TOC),M5457
关断充电
FET停止充电。这就被称为不正常充电电流检测。当放电FET导通并且P-电压将到充电检测电压(VCHA)
以下时不正常充电电流检测工作。过放电压情况时,当不正常的充电电流流入电池,在电池电压变到过放检测电压
并且持续时间达到过充检测电压延迟时间
(TOC),
HM5457关断充电FET停止充电。
断开充电器,
P-和GND之间电压低于充电器检测电压(VCHA) 时,不正常充电电流模式解除。
负载短路情况
如果
P-电压高于短路保护电压(VOI2),
HM5457将与负载断开停止放电。 延迟时间不超过 TO I2。当P-电压低于
短路保护电压
(VOI2)时,例如负载被移除,负载短路情况将解除。
延时电路
当过放电流
1被检测到,过放电流2和负载短路的检测延时时间就开始计算。一旦测到过放电电流2或者负载短路
的时间超过过放电电流
2或负载短路的延迟时间,
HM5457 将停止放电。
当检测出过放电流,且超出过放检测延迟时间,这时若电池电压低于过放检测电压,系统将进入休眠状态。若
因为过放电流,过放电压降至过放检测电压,
HM5457将通过过放电流检测停止放电。
VDD
VIOV2
VIOV1
VSS
VDD
VSS
Overcurrent 2 detection detay time
图
2. 过电流延迟时间
注:当电池第一次接上保护电路时,这个电路可能不会进入正常模式,此时无法放电。如果产生这种现象,将
P-
与
GND 短路或连接充电器,就可以进入正常模式。
允许向
0V电池充电功能
此功能用于对已经自放电到
0V的电池进行再充电。当连接在电池正极和电池负极之间的充电器电压,高于“向
0V电池充电的充电器起始电压”时,充电控制用MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,由于充电器电压使
MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压,充电控制用MOSFET导通,开始充电。这时,放电控制用
MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检测电压时,
HM5457进入
正常工作状态。
注意:
1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问电池供应商,确认所
购买的电池是否具备
“允许向0V电池充电”的功能,还是“禁止向0V电池充电”的功能。
2. “允许向0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向0V电池充电”功能的IC,在
电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压以下时,不能进行充电过流状态的检测。
HM5457
二合一锂电池保护
IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com