Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM6217 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6217
Description  250mA Loaded, 1.5uA Low Power, Suppressed Output Overshoot, 30V High-Voltage Linear Regulator
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6217 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM6217 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6217 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6217 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6217 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6217 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6217 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6217 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
电气参数
HM6217A50
(VIN= VOUT+1.5V,CIN=CL=10uF,Ta=25
OC, 除特殊说明外)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA
X 0.99
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.01
V
输入电压
VIN
5.0
30
V
最大输出电流
IOUT _max
VIN= VOUT+1.5V
250
mA
负载调整率
∆V
OUT
VIN= VOUT +1.5V,
1mA≤I
OUT≤200mA
30
60
mV
压差
(Note 3)
VDIF
IOUT =50mA
190
mV
IOUT =100mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT +1.0V
1.5
2.5
μA
电源电压调整率
∆V
OUT
∆V
IN ×VOUT
IOUT =1mA
VOUT +1.0V ≤VIN≤30V
0.06
0.1
%/V
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
42
80
mA
温度系数
∆V
OUT
VOUT×∆Ta
IOUT =10mA
-40℃
≤Ta≤85℃
65
ppm/℃
应用信息
输入输出电容的选择
陶瓷电容由于其高容值、低成本特性使其适用于更小的体积的应用,其高纹波电流、高电压额定值 、低 ESR 等
特性使其更佳适用于转换器的应用。运用陶瓷电容可以获得低输出电压纹波和小的外围电路尺寸。选择 X5R 或者 X7R
型号作为输出和输入电容,这些型号的电容有更好的温度和电压特性。
但是在陶瓷电容作输入电容时,当 VIN 电压大于 15V 时,热插拔在 VIN 管脚处产生的高压尖峰可能会超过 40V,
有可能会造成芯片的永久性损坏。因此,我们建议,客户在 VIN>15V 的应用中,使用吸收上电尖峰性能更好的电解电
容或者钽电容,可以有效地保护芯片,提高系统可靠性。
当 VIN 上电电压非常迅速时,芯片内部电路来不及响应时,输出电压容易出现超过额定输出电压的情况,即输出
过冲。当系统出现输出电压过冲时,可以利用增加输出电容(20~100uF)来减少这种过冲。
特别注意:当电源快速启动或者电源发生波动时,输出电压都可能会有过冲现象。请务必在实际应用环境中对电
源启动时的输出电压过冲现象进行充分实测验证后再决定使用。
HM6217



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com