Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM2710 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2710
Description  High performance, low cost offline PWM control switch
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2710 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2710 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2710 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
极限参数 (备注 1)
参数
数值
单位
VDD 直流供电电压
7
V
Drain 管脚
-0.3 to 500
V
封装热阻
---结到环境(TO-92)
120
℃
/W
封装热阻
---结到环境(SOT23-3L)
260
℃
/W
芯片工作结温
160
℃
储藏温度
-65 to 150
℃
管脚温度
(焊接 10 秒)
260
℃
ESD 能力 (人体模型)
3
kV
ESD 能力 (机器模型)
250
V
推荐工作条件 (备注 2)
参数
数值
单位
芯片工作结温
-40 to 125
℃
电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25 ℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
供电部分(VDD 管脚)
IVDD_standby
VDD 静态工作电流
VDD=6V
150
300
uA
VDD_Op
VDD 正常工作电压
满载输出
5.34
5.46
5.58
V
VDD_OFF
VDD 欠压保护电压
4.38
V
VDD_ON
VDD 启动电压
4.87
V
Vout_Reg
输出电压基准
4.95
5
5.075
V
振荡器部分
FOSC
振荡器频率
VDD=5.46V
28.2
31
34.5
KHz
Δ
F(shuffle)
/FOSC
抖频范围
-5
5
%
T(shuffle)
抖频周期
32
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com