Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM8006 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8006
Description  Single chip electronic cigarette controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8006 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8006 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8006 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8006 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8006 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8006 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8006 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
/6
功能及参数
充电管理模块
1. 恒定电压 4.15V 恒流充电;
2. 从 5V 端口输入时,充电电流固定为 0.5A,当电
池电压低于
2.8V 具有预充电功能(电流=50mA)。
3. 支持对 0V 电池充电;
4. 充电过程自动根据芯片最高温度自动调节充电电
流;
5. 三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电,保证电
池可以充满;
6. 5V 输入端口可以直接使用 4.5-5.5V 充电,雾化
器端口只能使用
4.1-4.3V 充电,,如果从 4.2V 端口
输入时,充电电流和充电模式由外部充电器决定;
7. 应用中要注意散热,否则充电电流会自动减小;
吸烟/LED 手电自动判别
1. 每次按下按键,系统自动检测输出负载的类型,
空载能自动关机;
2. 如果负载为发热丝,则进入 PWM 模式,通过外部
电位器调节输出电压;如果负载为
LED 手电,则工
作于恒流驱动,电流
200mA;
3. 在负载为 LED 手电时,单按开关 0.2 秒开启和关
闭手电。在开手电时,指示灯与电子烟抽烟指示功能
一样,在电池低于
3.2V 时具有欠压指示,直到电池
低于
2.90V 欠压关机,锁机动作只有关闭手电后才
有效;
4. 由于系统按下按键后会自动识别是雾化器还是
LED 手电,如果输出悬空,会自动关闭;
电子烟控制模块
1. 按下按键,驱动外置 NMOS 管以 100HZ 处于
PWM 调压状态,发热丝开始发热,处于吸烟状态;
2. 默认每次按下按键吸烟的时间最长为 10 秒,超
过时间自动关闭输出,需要松开按键再按才能吸烟;
3. 由于采用电荷泵升压驱动 MOS 管,驱动电压可
以高到
8V,可以有效的驱动 NMOS 管;
4. 通过 C2/RS 引脚的 R1 设定最低负载,
Rmin=R1/50000。输出电压约等于电池电压的 95%
左右;
手电
1. 按住开关约 0.2 秒松开可以开启和关闭手电;
2. 手电打开后,再长按开关可以 8 段调光,从最亮
到最暗调节,手电最暗时不松按键,灯向亮的方向调
光;
3. 手电开启后,不能锁机,锁机要关闭手电;
指示灯
1. 上电 L1 闪烁 3 次,不吸烟则进入睡眠,吸烟则
会唤醒;
2. 充电器插上时, L1 闪 3 次表示充电开始,充电
过程
L1 恒亮,充饱后 L1 闪 20 次然后灭掉,充电器
脱离时,
L1 闪 3 次表示充电器脱离;
3. 按下按键,吸烟开始,抽烟过程中 L1 亮。低于
3.2V 不抽烟并 L1 闪 15 次。抽烟中电压跌到 2.7V 时
停止抽烟并
L1 闪 15 次;
4. 当吸烟超时设定时间时,关闭输出 L1 并闪烁 10
次;负载偏低或者输出短路,过温保护时,关闭输出
L1 并快闪 20 次;
5. 在开机状态 2 秒钟内按 5 次按钮,自动锁死,L1
闪烁
3 次;在 2 秒钟内按 5 次按钮恢复,L1 闪烁 3
次;
静电防护措施
CMOS 电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中
需采取下面的预防措施,可以有效防止
CMOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏;
1.操作人员要通过放静电腕带接地;
2.生产设备外壳必须接地;
3.装配过程中使用的工具必须接地;
4.必须采用半导体包装或抗静电材料包装或运输。
单芯片电子烟控制器



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com