Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TLSU163 Datasheet(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TLSU163
Description  TLSU163
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLSU163 Datasheet(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TLSU163 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLSU163 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLSU163 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
TLSU163(F),TLSU164(F)
2003-06-26
1
東芝
LED ランプ InGaAℓP 赤色発光
TLSU163(F),TLSU164(F)
○ 表示用光源
• 鉛フリー製品(外部端子;Sn-Ag-Cu)
• φ3.1mm
• 高輝度四元素発光材料 (InGaAℓP) を使用
• 発光色: 赤
• 高輝度化・低消費電力化に最適
• 全樹脂モールドレンズにより、明瞭な発光表示が得られます。
• 用途: バックライト光源、装飾用光源、各種表示機器、携帯機器、各種ス
イッチ
• TLSU163(F): 薄赤色透明レンズ
TLSU164(F): 薄赤色つや消しレンズ
最大定格 (Ta = 25°C)
製品名
直流順電流
IF (mA)
直流逆電圧
VR (V)
許容損失
PD (mW)
動作温度
Topr (°C)
保存温度
Tstg (°C)
TLSU163(F)
30
4
72
−30~85
−40~120
TLSU164(F)
30
4
72
−30~85
−40~120
電気・光学的特性 (Ta = 25°C)
発光スペクトル
光度
(軸上) IV
順電圧
VF
逆電流
IR
製品名
λP
∆λ
IF
最小
標準
IF
標準
最大
IF
最大
VR
TLSU163(F)
636
17
20
850
4000
20
2.0
2.4
20
50
4
TLSU164(F)
636
17
20
153
450
20
2.0
2.4
20
50
4
単位
nm
mA
mcd
mA
V
mA
µA
V
使用上の注意
• はんだ付け温度 <= 260°C、はんだ付け時間 <= 3 秒 (リード根元より 1.6mm 以上)
• リードフォーミングするときは、リードの根元から 1.6mm 以上のところで、素子本体にフォーミングストレスが残
らないように曲げ、はんだ付けはリードフォーミングのあとで実施してください。
• この LED ランプからは、可視領域の発光のほかに赤外領域での発光があります。この LED に近接する位置でセンサ
受光素子を使用する場合には、赤外発光の影響についてあらかじめ評価、確認をしてください。
単位
: mm
JEDEC
―
EIAJ
―
東
芝
4−3E1A
質量
: 0.14 g


Similar Part No. - TLSU163

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLSU163 TOSHIBA-TLSU163 Datasheet
181Kb / 4P
Panel Circuit Indicator
TLSU163F TOSHIBA-TLSU163F Datasheet
181Kb / 4P
Panel Circuit Indicator
TLSU163 TOSHIBA-TLSU163_07 Datasheet
181Kb / 4P
Panel Circuit Indicator
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com