Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TLOU113P Datasheet(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TLOU113P
Description  LED
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLOU113P Datasheet(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TLOU113P Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLOU113P Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TLOU113P(F),TLSU113P(F),TLYU113P(F)
2004-06-28
1
東芝
LED ランプ
TLOU113P(F),TLSU113P(F),TLYU113P(F)
○ 表示用光源
• 鉛フリー製品(外部端子;Sn-Ag-Cu)
• φ5mm
• 高輝度四元素発光材料(InGaAℓP)を使用
• ストレートリードタイプ
• 発光色: 赤・橙・黄の 3 色をラインアップ
• 高輝度化・低消費電力化に適しています。
• 全樹脂タイプの着色透明レンズにより、明瞭な発光表示が得られます。
• 用途 : バックライト光源、装飾用光源、各種表示機器、携帯機器、
各種スイッチ
ラインアップ
製品名
色
材料
TLOU113P(F)
橙
InGaAℓP
TLSU113P(F)
赤
InGaAℓP
TLYU113P(F)
黄
InGaAℓP
最大定格 (Ta = 25°C)
製品名
直流順電流
IF(mA)
直流逆電圧
VR(V)
許容損失
PD(mW)
動作温度
Topr(°C)
保存温度
Tstg(°C)
TLOU113P(F)
30
4
72
−20~75
−30~100
TLSU113P(F)
30
4
72
−20~75
−30~100
TLYU113P(F)
30
4
75
−20~75
−30~100
電気・光学的特性 (Ta = 25°C)
発光スペクトル
光度
(軸上)IV
順電圧
VF
逆電流
IR
製品名
λp
∆λ
IF
最小
標準
IF
標準
最大
IF
最大
VR
TLOU113P(F)
612
15
20
153
900
20
2.0
2.4
20
50
4
TLSU113P(F)
636
17
20
153
550
20
2.0
2.4
20
50
4
TLYU113P(F)
590
13
20
153
500
20
2.1
2.5
20
50
4
単位
nm
mA
mcd
mA
V
mA
µA
V
使用上の注意
• はんだ付け温度≦260°C、はんだ付け時間≦3 秒(リード根元より 1.6mm 以上)
• リードフォーミングするときは、リードの根元から 1.6mm 以上のところで、素子本体にフォーミングストレスが残
らないように曲げ、はんだ付けはリードフォーミングのあとで実施してください。
• この LED ランプからは、可視領域の発光のほかに赤外領域での発光があります。この LED に近接する位置でセンサ
受光素子を使用する場合には、赤外発光の影響についてあらかじめ評価、確認をしてください。
単位
: mm
1
2
JEDEC
―
EIAJ
―
東芝
4-6B3A
質量
: 0.31g (標準)


Similar Part No. - TLOU113P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLOU113P TOSHIBA-TLOU113P Datasheet
198Kb / 6P
Panel Circuit Indicator
logo
Marktech Corporate
TLOU113P MARKTECH-TLOU113P Datasheet
210Kb / 5P
TOSHIBA InGaA LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLOU113P TOSHIBA-TLOU113P_07 Datasheet
198Kb / 6P
Panel Circuit Indicator
More results

Similar Description - TLOU113P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
LED
NSPG520S ETC-NSPG520S Datasheet
868Kb / 15P
LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
LED
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
Infrared LED Subminiature LED
logo
NICHIA CORPORATION
NESB146AT NICHIA-NESB146AT Datasheet
274Kb / 17P
LED
NFSL172AT NICHIA-NFSL172AT Datasheet
291Kb / 19P
LED
NHSB064T-N3 NICHIA-NHSB064T-N3 Datasheet
296Kb / 19P
LED
NSSB146AT-NA NICHIA-NSSB146AT-NA Datasheet
568Kb / 18P
LED
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KP5450R66E6F KODENSHI-KP5450R66E6F Datasheet
127Kb / 5P
LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com