Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TC8500 Datasheet(PDF) 80 Page - NXP Semiconductors

Part # TC8500
Description  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8500 Datasheet(HTML) 80 Page - NXP Semiconductors

Back Button TC8500 Datasheet HTML 74Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 75Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 76Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 77Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 78Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 79Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 82 page
background image
81
APENDICE D
Interconexiones de cable de Referencia Rápida
Puerto Principal de video
COAXIAL - todas las conexiones de entrada y salida de
todos los videos de Sistema Allegiant deben ser hechos
usando un buen grado de cable coaxial RG 59U, RG6 o
RG11U usando los conectores BNC. La siguiente guía
debe ser usada para asegurar la selección del tipo
apropiado de cable:
1.
Centro conductor de cobre, no soldadura de cobre o
acerol.
Use
cable
trenzado
en
donde
habrá
movimiento de cable como en movimiento universal de
cámaras "pan/tilt", elevadores, etc.
2.
Cobre trenzado y blindado con cobertura de 93% o
más alta.
3.
Cable de resistencia de corriente alterna de 75 ohm.
4.
Seleccione el cable basándose en el la meta de no
más de 15 ohms de resistencia central de conductor.
El valor típico para RG59U es 15 ohms por 1000 pies,
por lo tanto el cable máximo de activación no debe ser
más de 1000 pies. RG11U/RG6 es típicamente
clasificado por 6 ohms por 1000 pies el cual permite
correr hasta 2500 pies.
5.
Use amplificadores de video para extender distancias
de cable más allá de las limitaciones máximas
especificadas abajo.
Teclados
A.
El teclado viene suministrado con 10 pies de (6) cable
conductor tipo teléfono con conectores RJ-11. El cable
se enchufa directamente en la parte posterior del
puerto principal del sistema en un lado y en la parte
posterior del teclado de la otra terminación. Tanto los
datos como la energía eléctrica para el teclado pasa a
través de este cable.
B.
100 pies de cable opcional está también disponible.
C.
Un conjunto opcional que permite al teclado ser
extendible por más 100 pies está disponible y usa
cable par trenzado y blindado, provisto por el cliente.
El conjunto consiste en dos cajas el cual convierte del
cable tipo teléfono al cable trenzado par y también
provee energía eléctrica al teclado. La distancia
máxima usando cable de medida 24 (Belden 9841 o
equivalente) es típicamente 5000 pies.
Unidad de Alarma Interfase
CONEXIÓN AL PUERTO PRINCIPAL - La unidad de
alarma
es
suministrada
con
10
pies
de
cable
multiconductor con conectores Tipo D - 9-pin. La energía
eléctrica para la unidad de
Alarma es provista por la
Unidad Central de Procesamiento Allegiant usando el cable
suministrado. Hay provisión para remontar el puerto el cual
entonces requerirá de energía eléctrica 12 VAC y un
minimo de de 3 alambres de eslabón de comunicación
RS-232.
ENTRADAS DE ALARMA - Las entradas de alarmas
pueden ser contactos cerrados secos o niveles lógicos. La
conexión a la unidad de alarma es hecha a dos bloques
terminales removibles tipo tornillo y el uso de simple
alambre trenzado es aceptable.
Unidad de distribución de Señal
CONEXIÓN CONLA Unidad Central de Procesamiento-
La unidad de distribución es suministrada con un cable de
10 pies multiconductor con conectores pin-9 tipo-D. La
energía eléctrica es provista a la unidad por la Unidad
Central de Procesamiento Allegiant usando el cable
suministrado.El cable no deberá ser extendido ya que es
recomendable que la unidad esté localizada cerca de la
Unidad Central de Procesamiento.
SALIDAS DE DISTRIBUCIÓN - Solo sólo alambre par
trenzado y blindado debe ser usado entre la unidad de
distribución y l la localidad del receptor/conductor de
cámara. La conexión a la unidad de de Distribución es
hecha a dos bloques terminales removibles tipo tornillo.
Cada salida es clasificada para manejar hasta 8 cargas de
receptor/conductor como en una configuración de cadena
margarita hasta un máximo de 5000 pies usando un
alambre de medida (Belgen 8760 o equivalente)
RECEPTORES/Conductores
CÓDIGO DE ENTRADA - El código de
entrada es
suministrado por el cable par trenzado y blindado desde la
Unidad de Distribución de Señal. Esto está conectado a un
bloque terminal removible tipo tornillo el cual tiene provisión
para
enlazar
"looping"
el
cable
de
código
a
otro
receptor/conductor.
CONEXIONES DE SALIDA - Todas las conexiones de
“pan/tilt”
y
lentes
requerirán
cable
multi-conductor.
Refiérase a la página de especificación apropiada para la
medida del cable, se requiere número de conductores y
las distancias máximas permitidas. Los cables de lentes y
cualquier cable de preposición debe mantenerse protegido
de otras señales de cable para minimizar la interferencia.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com