Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM4092 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4092
Description  2.0A, 2-4 cell lithium battery switching charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4092 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4092 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
PIN Description
PIN NO.
Name
Description
1
BS
Bootstrap 引脚。
在
LX 和 BS 之间使用 10~22nF 的瓷片电容连接。
2
STAT
状态输出
Hi-Z
High
Low
Blinking
休眠模式
充电完成
充电中
异常
3
TS
电池温度采样端口
, 连接到电池温度调节器端子(NTC), 如果不连接到电池,可以
连接至地以屏蔽
NTC功能。推荐选料10K NTC (B-Constant=3950K)。
4
CELL
充电节数选择引脚。
下拉做
3 节充电; 上拉选择为 4 节充电; 浮空为预设 2 节电池充电。
5
BAT
电池电压检测、充电电压调节和电流检测输入。
BAT 与 AGND 使用 0.1uF 电容做共模滤波。
选择
CELL 为 3-4 节充电时,须于 PCB B+接点加上一个 100uF 的电解电容对地以防止
电池连接时的突波。
6
CS
电流检测输入引脚。
CS 与 AGND 建议接 0.1uF 做共模滤波。
7
LX
开关电流输出引脚
, 连接电感。
使用
10-22nF BS 电容跨接于 LX 与 BS 引脚之间用于上管驱动线路供电。
8
IN
芯片电源。使用
1uF 瓷片电容连接 AGND。
选择
CELL 为 3-4 节充电时或输入电压超过 15V 以上时,须于 PCB 电源接点处加上一
个
100uF 的电解电容对地以防止电源插入时的突波。
9
PGND/
AGND
底部焊盘。连接到
PCB 的地。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com