Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM3126 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM3126
Description  4.5V to 80V Input 1.25A Asynchronous Step-down Controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3126 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3126 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3126 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3126 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3126 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3126 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3126 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4.5V to 80V Input 1.25A Asynchronous Step-down Controller
工作原理及应用
HM3126 是一款具备 480KHz 震荡频率、内部集成有高压功率 MOSFET 的降压型开关稳
压电路,电路内部误差放大器的输出是比例于峰值电感电流,将反馈信号与内部
0.812V 基
准电压比较,稳定输出的电压。它具有宽输入电压范围,精确的电流限制,非常低的静态工
作电流,适合使用电池供电的应用场合。
输出电压设定
输出电压由接到
FB 端的输出电压的分压器的电压设定,反馈的分压比依公式:
VFB=VOUT*R1/(R1+R2)
各输出电压的参考电阻
Vout(V)
R1(KΩ)
R2(KΩ)
1.8
80.6(1%)
64.9(1%)
2.5
49.9(1%)
23.7(1%)
3.3
49.9(1%)
16.2(1%)
5
49.9(1%)
9.53(1%)
电感选型
输入开关电压时,电感用于为输出负载提供连续的电流,大的电感可得到较低的输出纹波。
通常,电感的选择是电感额定电流要比最大负载电流大
30%。同时使峰值电流小于最大开关
电流, 最大电感峰值下不会饱和。
输入电容
输入电容器可以是电解、钽或陶瓷电容。当使用电解或钽电容时,需用一小的陶瓷电容器,
例
0.1uF 就近放置电路旁。当使用陶瓷电容时,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压
纹波。
输出电容
输出电容器用来维持输出直流电压。推荐采用低
ESR 的电解电容器以保持低的输出电压纹
波。输出电容器的特性会影响稳压系统的稳定性。
PCB 布局
PCB 布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:
1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边 MOSFET 和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
2)旁路陶瓷电容靠 IN 端就近放置,SW 输出相关走线尽量短而粗。
3)所有反馈电路连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。
4)SW 路线远离敏感的模拟区域,如 FB。
5)SW、IN、特别是要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠
性。
HM3126



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com