Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LP7804 Datasheet(PDF) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

Part # LP7804
Description  ??릦訝???뷴뀉?듕퍜訝볡뵪??뎴
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Direct Link  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LP7804 Datasheet(HTML) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LP7804 Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc LP7804 Datasheet HTML 8Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LP7804-00
Oct.-2019
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 6 of 8
LP7804
应用说明
LP7804 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,带
状态指示灯显示,支持边充边放,具有负载检测功能。
放电模块提供过流、短路、过温等多种异常保护,可
以有效保护电池及系统安全。
充电模式
LP7804内部集成了完整的线性充电模块,对电池进行
涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由电
阻RISET设定,对应关系见以下公式:
其中VISET=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯
片进入涓流充电模式,在涓流模式下充电电流为1/10C。
当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式,
在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小
到1/10C以下时,充电周期结束,LED1切换为充电完
成状态。当电池电压下降至复充电压以下,系统将自
动开始新的充电周期。
放电模式
LP7804提供同步升压模块作为放电输出,集成功率
MOS。当芯片检测到负载插入(检测电流为15uA),
升压模块开始工作,OUT端输出5V(两通道功能相同)。
当放电电流减小至截止电流(通过IBF设定)以下并持
续16s后,升压模块停止工作,此时芯片会将OUT端维
持在待机电压2.7V,直到再次检测到负载插入,升压
模块才会重新启动。1、2通道的截止电流IEND分别由
RIEND1、RIEND2设定,对应关系见下公式(两通道计算
方式相同):
其中VIEND=200mV。
EN管脚可用于控制放电输出端的开启或关闭,当EN为
悬空或高电平时,放电输出开启。EN为低电平时,放
电输出关闭,此时升压模块不工作,OUT端无输出。
放电欠压保护
LP7804支持电池边充边放,为防止电池在涓流充电阶
段同时输出大电流,导致电池电压越充越低,放电部
分设有输入欠压检测。当VBAT降低至3.0V以下时,放
电输出不升压。当VBAT<3.3V时,进行负载识别后不会
自动开启升压,只有当VBAT>3.3V时,升压功能才会正
常启动。
LED指示灯显示
LP7804采用4颗LED灯来表示充放电状态,4颗指示灯
分别对应电池电量的25%、50%、75%、100%。当适
配器接入,电池处于充电状态,随电池电压的上升,
电量指示灯由熄灭依次进入闪烁、常亮状态,表示充
电进度。当升压模块工作,电池处于放电状态,随电
池电压下降,电量指示由常亮灯依次熄灭,直至电池
电压低于3.3V时对应25%电量的指示灯闪烁,表示电
池剩余电量。在未接适配器,且升压模块未开启时,
所有指示灯均熄灭。LED显示对应工作状态关系见下表。
电池电压(V)
LED1
(25%)
LED2
(50%)
LED3
(75%)
LED4
(100%)
VBAT <3.5
闪烁
3.5< VBAT <3.7
闪烁
3.7< VBAT <3.9
闪烁
3.9< VBAT <VFLOAT
闪烁
充满
表1:充电时指示灯状态
电池电压(V)
LED1
(25%)
LED2
(50%)
LED3
(75%)
LED4
(100%)
3.9< VBAT
3.7< VBAT <3.9
3.5< VBAT <3.7
3.3< VBAT <3.5
VBAT <3.3
闪烁
表2:放电时指示灯状态



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com