Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM6385 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6385
Description  Synchronous boost DC-DC converter
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6385 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM6385 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6385 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
■ 绝对最大额定值
项目
符号
说明
典型值
单位
电压
Vmax
供给 VOUT 和 VLX 端的最大电压值
6.5
V
电流
ILXmax
LX 端最大电流
1000
mA
最大功耗
PD
SOT-23-3L 封装最大功耗
350
mW
SOT-23-5L 封装最大功耗
350
温度
Tmin-max
工作温度范围
-40—85
°C
Tstorage
存储温度范围
-40—165
ESD
VESD
人体静电耐压值
2000
V
■ 电学特性参数
(T=25 ℃)
项目
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压精度
△VOUT
-
-2.5
-
2.5
%
最大输入电压
VINMAX
-
0.9
-
5.2
V
启动电压
VSTART
ILOAD=1mA,VIN:0→2V
-
-
0.8
V
保持电压
VHOLD
ILOAD=1mA,VIN:2→0V
0.6
-
-
V
振荡信号占空比
DCOSC
-
-
-
78
%
功率管开启时间
Ton
700
800
900
ns
效率
η
-
-
90
94
%
限流
ILIMIT
-
600
800
1000
mA
无负载状态下输入电流
LINO
VIN=2.5V,VOUT=3.0V
-
15
-
µA
■ 典型特性曲线
1.
电路工作电流 VS 输入电压
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
Active
Current VS Input Voltage
Input Voltage (V)
TJ=25℃, IL=0mA, VOUT=3.3V
2.
带载能力 VS 输入电压
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Current Limit VS Vin
Input Voltage (V)
TJ=25℃,VOUT=3.3V
HM6385



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com