Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM5519 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5519
Description  Single-cell Li-ion/Li-polymer battery protection IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5519 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5519 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5519 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5519 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5519 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5519 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5519 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
 电气特性
(
VEN= VDD =3.6V, Gain=24dB, RL=8Ω ,TA=25℃,unless otherwise specification)
Parameters
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
电压
过充电压
VCU
4.28
V
过充释放电压
VCUR
4.15
V
过充电压
(
VCU*)
4.425
V
过充释放电压
(
VCUR*)
4.25
V
过放电压
VDL
2.50
V
过放释放电压
VDLR
3.00
V
充电检测
VCHDT
-0.50
V
电流
过放电流
IOC1
0.9
A
短路电流
ISC
5
A
工作电流
IQ
2.2
uA
关断电流
ISD
0.1
uA
延迟时间
过充电压保护延迟时间
tCU
200
mS
过放电压保护延迟时间
tDL
50
mS
过放电流
1 保护延迟时间
TOC1
12
mS
过放电流
2 保护延迟时间
TOC2
2.5
mS
短路保护延迟时间
TSC
40
uS
功率管内阻
Ron
30
mΩ
高温保护点
TOVP
100
℃
高温保护迟滞
20
℃
注
: *为可选择项
 应用说明
HM5519检测电池电压和电流,通过内置过充电压保护,过放电压保护,过放电流保护,短路保护实现电
池芯与负载或充电器断开,实现系统安全使用。
正常工作模式
没有触发任何保护条件下,芯片为正常工作模式,此时电池充电和放电自由转换。电芯首次和芯片连接时
有可能需要插入充电器激活才能进入正常工作模式。
过充电压保护
HM5519



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com