Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM9835 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9835
Description  Average current type LED buck constant current driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9835 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9835 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9835 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9835 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9835 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9835 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
内部框图
应用说明
HM9835是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
HM9835
采用了平均电流型的闭环恒流方式,可以通过 MODE 引
脚外接高低电平来实现 LED 输出的高低亮模式切换,同
时集成了 PWM 调光和模拟调光功能。
工作原理
HM9835采用固定关断时间的控制方式和平均电流型的
闭环恒流方式对输出 LED 进行恒流驱动。当功率管导通
时,输入电流通过 LED,电感,功率管和电流采样电阻
到地,此时电感电流随着导通时间而斜坡增加,当电流
采样电阻的电压达到芯片内部误差放大器的基准阈值时,
功率管开始关断。在功率管关断过程中,电感电流通过
续流二极管,LED 进行放电。经过一个芯片内部的固定
关断时间后,功率管重新开始导通,重复进行上述过程。
HM9835在功率管开关过程中,闭环的调节 LED 的输出
的峰值电流大小,从而实现 LED 恒流输出的目的。
LED 平均电流设定
LED的平均电流由连接在CS和GND两端的电阻RCS决
定:
其中,R
CS是输出平均电流采样电阻,
100%亮度时的VREF
阈值的典型值为300mV,50%亮度时的V
REF阈值的典型
值为150mV。
LED 高低亮模式设定
HM9835集成了高低亮模式切换功能,通过 MODE 脚可
以对高低亮模式功能进行配置。具体配置方式如下:
MODE=H
MODE=L
LED=50%亮度
LED=100%亮度
为了减少功率管开关信号对MODE脚的干扰,高低亮调
光应用时MODE需要外接100nF的滤波电容到地;MODE
脚功能不用时,该脚不能悬空,需连接到VDD或GND。
VDD 供电电阻选择
如果应用电路的输入电压大于 5.6V 时,则需要在 VDD
引脚增加供电电阻,供电电阻的电阻值选择大概可以参
考下表(实际应用可以在此基础上微调)。高输入电压
时也可以使用三极管供电。
输入电压(V)
12V
24V
36V
48V
供电电阻(
Ω)
3K3
7K5
12K
16K
平均电流型 LED 降压恒流驱动器



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com