Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STM32WL55CC Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # STM32WL55CC
Description  Multiprotocol LPWAN dual core 32-bit Arm® Cortex®-M4/M0 LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WL55CC Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WL55CC Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32WL55CC Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 145 page
background image
DS13293 Rev 1
7/145
STM32WL55/54xx
List of tables
9
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
Main features and peripheral count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 3.
Access status versus RDP level and execution mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 4.
Sub-GHz radio transmit high output power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 5.
FSK mode intermediate frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 6.
LoRa mode intermediate frequencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 7.
Functionalities depending on system operating mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 8.
Low-power mode summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 9.
MCU and sub-GHz radio operating modes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 10.
Peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 11.
DMA1 and DMA2 implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 12.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 13.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 14.
Timer features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 15.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 16.
USART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 17.
SPI and SPI/I2S implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 18.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 19.
STM32WL55/54xx pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 20.
Alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 21.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 22.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 23.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 24.
Main performances at VDD = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 25.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 26.
Operating range of RF pads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 27.
Sub-GHz radio power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 28.
Sub-GHz radio power consumption in transmit mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 29.
Sub-GHz radio general specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 30.
Sub-GHz radio receive mode specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 31.
Sub-GHz radio transmit mode specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 32.
Sub-GHz radio power management specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 33.
Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 34.
Embedded reset and power-control block characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 35.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 36.
Current consumption in Run and LPRun modes on CPU1, CoreMark code with data
running from Flash memory, ART enable (cache ON, prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 37.
Current consumption in Run and LPRun modes on CPU1 and CPU2, CoreMark code
with data running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 38.
Current consumption in Run and LPRun modes on CPU1, CoreMark code
with data running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 39.
Typical current consumption in Run and LPRun modes on CPU1, with different codes
running from Flash memory, ART enable (cache ON, prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 40.
Typical current consumption in Run and LPRun modes on CPU1,
with different codes running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 41.
Current consumption in Sleep and LPSleep modes on CPU1, Flash memory ON . . . . . . 85
Table 42.
Current consumption in Sleep and LPSleep modes on CPU1 and CPU2,
Flash memory ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com