Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

T60405-R6127-X009 Datasheet(PDF) 1 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

Part # T60405-R6127-X009
Description  Common Mode Choke
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VACUUMSCHMELZE [VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://vacuumschmelze.de/
Logo VACUUMSCHMELZE - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

T60405-R6127-X009 Datasheet(HTML) 1 Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

  T60405-R6127-X009 Datasheet HTML 1Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60405-R6127-X009 Datasheet HTML 2Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60405-R6127-X009 Datasheet HTML 3Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG T60405-R6127-X009 Datasheet HTML 4Page - VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
DATENBLATT / Specification
Sach Nr.:
Item no.:
T60405-R6127-X009
K-Nr.:
K-no.:
26977
Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke
Datum:
Date:
19.03.2019
Kunde:
Customer
Typenelement / Standard type
Kd. Sach Nr.:
Customers part no.:
Seite
1
von
4
Page
of
Hrsg.:
R&D-PD NPI
editor
Bearb:
designer
Ul.
MC-PM: Lu.
check
freig.: Pr.
released
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten
Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any
purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.
V A C U U M S C H M E L Z E
Maßbild (mm):
Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
Mechanical outline
General tolerances
Anschlußschema:
Schematic diagram
3
4
N2
2
1
N1
Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Operational data/characteristic data (nominal values):
Ls / Lleak = 3.0
µH ± 25% and f = 100 kHz ( Eine Wicklung kurzgeschlossen
/ one winding shorted)
Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:
Uis = 525 VRMS (Funktionsisolation, Verschmutzungsgrad 1
/ functional isolation, pollution degree 1)
IN = 2 × 21 A, RCu = 2,25 m
Ω
m
≈ 40 g
max. Betriebstemperatur / max. operation temperature: Top = 150°C
Lagertemperatur / storage temperature:
Tst = -40°C...+85°C
Umgebungstemperatur / ambient temperature:
Ta = -40°C…+115°C
Weitere Vorschriften:
Applicable documents
Datum
Name
Index
Änderung
19.03.19
Ul.
81
Inspection 6) M3290 added. Minor change
Anschlüsse:
Connections:
Cu verzinnt
Cu tinned
Ø = 1,9 mm
+0,1 -0,2 mm
6127-X009
F
yyww
Beschriftung
(marking):
ü =
1 : 1
f=10kHz
f=100kHz
DC
L [mH]
3.3
0.8
|Z| [
Ω]
216
780
Iunbal. [mA]
45
93
40


Similar Part No. - T60405-R6127-X009

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
VACUUMSCHMELZE GmbH & C...
T60405-R6127-X007 VACUUMSCHMELZE-T60405-R6127-X007 Datasheet
392Kb / 4P
Common Mode Choke
T60405-R6127-X008 VACUUMSCHMELZE-T60405-R6127-X008 Datasheet
393Kb / 4P
Common Mode Choke
More results

Similar Description - T60405-R6127-X009

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
XF0306-01S ETC-XF0306-01S Datasheet
34Kb / 1P
COMMON MODE CHOKE
CMK08M02SM ETC-CMK08M02SM Datasheet
57Kb / 1P
Common-Mode Choke
logo
Allied Components Inter...
VCM7101-RC ALLIED-VCM7101-RC Datasheet
496Kb / 1P
Common Mode Choke
logo
XFMRS Inc.
XF0473-HPCMC XFMRS-XF0473-HPCMC_10 Datasheet
108Kb / 1P
COMMON MODE CHOKE
logo
ice Components, Ins.
CS01 ICE-CS01_08 Datasheet
403Kb / 2P
Common Mode Choke
logo
MPS Industries, Inc.
P52TM12 MPSIND-P52TM12 Datasheet
195Kb / 1P
COMMON MODE CHOKE
logo
Dongguan Mentech Optica...
CM15R7DG503U MNC-CM15R7DG503U Datasheet
133Kb / 2P
COMMON MODE CHOKE
CM422SG8R0U MNC-CM422SG8R0U Datasheet
166Kb / 1P
COMMON MODE CHOKE
logo
VACUUMSCHMELZE GmbH & C...
T60006-L2102-V347 VACUUMSCHMELZE-T60006-L2102-V347 Datasheet
37Kb / 2P
Common Mode Choke
T60405-R6123-X213 VACUUMSCHMELZE-T60405-R6123-X213 Datasheet
102Kb / 2P
Common Mode Choke
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com