Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM2002 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2002
Description  1.2A built-in power tube step-down LED constant current driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2002 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
第 7 页
低输入电压下注意事项
在输入电压低于最低启动电压
VSU 时 IC 内部的功率开关管处于截止状态,直到输入电压高于 VSU,芯
片才会开始工作。但是如果供电电压低于指定的最小值的话,开关的占空比会比较大,从而芯片的功耗也
会增大。在实际应用中必须避免这样的情况,使得芯片温度不超过允许的最大值。值得注意的是当负载是
2
个或以上的
LED 时,所要求的输入电压就高于芯片指定的最低 6V 工作电压,也就减少了烧毁芯片的风险。
过温自动调节功能
HM2002内置过温自动调节功能。当检测到驱动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输
出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调节阈值设
定为
150℃。
PCB Layout 注意事项
电感,去耦电容,电流采样电阻:
Layout 时要注意电感及去耦电容应当尽可能靠近相应管脚放置,以减少寄生电阻和电感,否则会影响
整个系统的效率。另外需要注意尽量减少
RS 两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流的准确。最好将
VIN 直接连接 Rs 一端,Isense 直接连接到 Rs 的另一端。最后注意,肖特基二极管的阴极电流不要流入
Rs 与 VIN 之间的连线,因为连线电阻会导致测量电流比实际电流高。
ADJ 脚:
ADJ 脚是高阻抗输入端。所以当它悬空时,通往该脚的 PCB 走线需要尽量缩短以减少噪音。ADJ 脚
放置一个
100 nF 的电容接地将会减少高频开关信号的干扰。当外部电路驱动 ADJ 脚时,也可以使用附加
RC 低通滤波器(10kΩ/100μF)。这个低通滤波器可以过滤低频率噪音并且防止高电压的瞬变。
LX 脚:
LX 脚是一个快速开关的节点,所以 PCB 走线应当尽可能的短。另外为减小地线的“跳动”,芯片的 GND
端应保持尽量良好的接地。
高压走线:
避免高电压走线靠近
ADJ 脚,以减少漏电流的风险。任何的漏电流都会抬高 ADJ 脚的电压从而导致
输出电流增大。在这些情况下,可以在
ADJ 脚附近铺地线来降低输出电流的变化。
http://www.szseven.cn/
1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com