Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM1623 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1623
Description  4-wire serial port common
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1623 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1623 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1623 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
3、电特性
3.1、 极限参数(Ta=25℃,GND=0V)
参 数 名 称
符 号
条 件
额 定 值
单 位
逻辑电源电压
VDD
-0.5~+7.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5~VDD+0.5
V
LED SEG 驱动输出电流
IO1
-50
mA
LED GRID 驱动输出电流
IO2
+200
mA
功率损耗
PD
400
mW
工作温度
Topt
-40~+80
℃
储存温度
Tstg
-65~+150
℃
焊接温度
TL
10 秒
250
℃
3.2、推荐使用条件(Ta= -20℃~+70℃,GND=0V)
参 数 名 称
符 号
最小
典型
最大
单 位
逻辑电源电压
VDD
3
5
5.5
V
高电平输入电压
VIH
0.7VDD
-
VDD
V
低电平输入电压
VIL
0
-
0.3VDD
V
3.3、电气特性
3.3.1、电气特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V ,GND=0V)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
IOH1
SEG1/KS1~SEG10/KS10,
VO=VDD-2V
-20
-25
-40
mA
高电平输出电流
IOH2
SEG1/KS1~SEG10/KS10,
VO=VDD-3V
-20
-30
-50
mA
低电平输出电流
IOL1
GRID1~GRID4,VO= 0.3V
80
140
-
mA
低电平输出电流
IDATA
VO=0.4V, DOUT
4
8
-
mA
高电平输出电流
容许量
ITOLSG
VO=VDD-3V,
SEG1/KS1~SEG10/KS10
-
-
5
%
输入电流
II
VI=VDD/GND
-
-
±1
uA
高电平输入电压
VIH
CLK、DIN、STB
0.7VDD
-
V
低电平输入电压
VIL
CLK、DIN、STB
-
-
0.3VDD
V
滞后电压
VH
CLK、DIN、STB
-
0.35
-
V
动态电流损耗
IDDdyn
无负载,显示关
-
-
5
mA
输出下拉电阻
RL
K1~K3
-
10
-
KΩ
3.3.2、开关特性(Ta= -20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
振荡频率
fOSC
-
450
-
KHz
tPLZ
-
-
300
ns
传输延迟时间
tPZL
CLK→DOUT
CL=15pF, RL=10KΩ
-
-
100
ns
TTZH1
SEG1/KS1~
SEG10/KS10
-
-
2
us
上升时间
TTZH2
CL=300pF
GRID1~GRID4
-
-
0.5
us



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com