Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM4809 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4809
Description  dual channel audio power amplifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4809 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4809 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4809 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4809 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4809 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4809 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4809 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4809 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4、功能介绍
4.1、关断模式
HM4809 可以通过将 SHUTDOWN 引脚拉低关断所有内部电路,可以将静态电流降低至 0.5uA。
SHUTDOWN 引脚为高时,电路正常工作。具体应用时,可以通过多种方式将 SHUTDOWN 引脚拉低,
包括机械开关或者微控制器。
4.2、BYPASS 端口电容选择
BYPASS 端口外接一个 4.7uF 的电容到地可以改善内部运放共模偏置电压的稳定性和运放的
PSRR 特性。电容越大,PSRR 特性越好。然而过大的外接电容会延缓运放工作点的建立。BYPASS
端口电容的选择需要对
PSRR、POP 声的抑制以及成本进行权衡考虑。
4.3、POP 声的抑制
HM4809 具有抑制开关机 POP 声的功能。开机包括系统上电以及 SHUTDOWN 从低电平变为高
电平两种情况。系统上电后,
HM4809的内部放大器工作在跟随模式。内部电流源对 BYPASS 端口的
电容进行充电。当
BYPASS 引脚的电压达到 1/2VDD 后,放大器根据外围电阻的配置工作在比例放大
模式。
4.4、过温保护
当环境温度超过临界点后,过温保护功能将运放电路停止工作,防止温度继续升高损坏电路。
5、典型应用线路与说明
HM4809



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com