Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM9110 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9110
Description  dual-channel push-pull power amplifier dedicated integrated circuit device
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9110 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9110 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9110 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
• 4 •
9
绝对最大额定值
(TA=25℃,除另有规定外)
参数
符号
范围
单位
最小
典型
最大
电源电压
VCC
2.5
6.0
18
V
输出电流峰值
Imax
-
1500
1800
mA
输入高电平
VHIN
2.5
5.0
18
V
输入低电平
VLIN
-0.5
0.7
V
θJA 封装热阻抗
(
1)
θJA
SOP8
-
-
160
℃
/W
DIP8
-
-
100
℃
/W
最高工作结温
TJ
--
150
℃
焊接温度
--
260
℃
,10S
储存温度范围
Tstg
-65
-
150
℃
注:(
1)最大功耗可按照下述关系计算
PD=(TJ-TA) ⁄θJA
TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD51-7。
10
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外)
参数
符号
条件
范围
单位
最小
典型
最大
电源电压
VCC
3.0
-
9.0
V
持续输出电流
IOUT
400
600
750
mA
工作温度范围
(
1)
TA
-20
-
80
℃
功耗
(
2)
PD
SOP8
-
-
625
mW
DIP8
-
-
1250
mW
注:
(1)、TA表示电路工作的环境温度;
(2)、电路功耗的计算方法为:
PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC-IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB
其中
IOUT表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC表示流入电
源端
VCC的电流;VCC表示电源端VCC的电压;VIA、VIB分别表示输入端IA、IB的输入电压;IIA、 IIB分别表示
输入端
IA、IB的输入电流。
上式中电路功耗
PD大部分由IOUT×VO(sat)决定,其中电路的输出饱和压降VO(sat)与输出电流IOUT的关系参考
典型参数曲线图
6。假设电机内阻为RM,则在图6中可作出一条直线VO(sat)=VCC - IOUT×RM,通过该直线与图6
中曲线的交点即可得出
VO(sat)、IOUT。结合实际应用情况及功耗要求,确定电机内阻RM,进而可选择合适的电机。
为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
HM9110



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com