Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SW2604 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SW2604
Description  High performance current mode PWM switching power supply controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SW2604 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SW2604 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SW2604 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SW2604
SAMWIN 绿色电源的最佳选择 HTTP://WWW.SEMIPOWER.COM.CN
第 5 页 共 6 页
SW2604-CN-02
反馈部分
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入阻抗
上拉电流
0.50
0.60
mA
下拉电阻
30
K
Ω
电源抑制比
Vcc=5.5-9V
60
70
dB
电流取样部分
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电流取样门限
0.54
0.58
0.62
V
防上限电流
RS=1
Ω
0.54
0.58
0.62
A
电源抑制比
60
70
dB
传输延时
150
250
ns
脉宽调制部分
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
最大占空比
53
57
61
%
最小占空比
RS=1
Ω
3.5
%
电源电流
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
启动接受电流
1.6
2.0
2.4
mA
启动静态电流
55
80
uA
静态电流
Vcc=8V
2.8
mA
启动电压
8.6
9.2
V
振荡器关闭电压
4.0
4.3
4.5
V
过压限制门限
9.4
10
V
注:如电路性能有所更新,电参数有所改动,不作另外说明。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com